Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SC2441AEVB Datasheet(PDF) 6 Page - Semtech Corporation

Part # SC2441AEVB
Description  1.8V to 20V Input 2-Phase Synchronous Step-down Controllers with Step-up Converter
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMTECH [Semtech Corporation]
Direct Link  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

SC2441AEVB Datasheet(HTML) 6 Page - Semtech Corporation

Back Button SC2441AEVB Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 8Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 9Page - Semtech Corporation SC2441AEVB Datasheet HTML 10Page - Semtech Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 37 page
background image
6
 2006 Semtech Corp.
www.semtech.com
POWER MANAGEMENT
SC2441A
Pin Descriptions
n
i
Pe
m
a
N
n
i
Pn
o
i
t
c
n
u
F
n
i
P
1N
I
e
t
a
r
e
n
e
g
o
t
d
e
s
u
t
o
n
s
i
r
e
t
r
e
v
n
o
c
t
s
o
o
b
fi
C
C
V
o
t
e
i
T
.r
e
t
r
e
v
n
o
C
t
s
o
o
B
e
h
t
r
o
f
e
g
a
tl
o
V
y
l
p
p
u
S
.
y
l
p
p
u
s
y
r
a
il
i
x
u
a
2F
L
L
P.
p
o
o
L
k
c
o
L
e
s
a
h
P
e
h
t
r
o
f
n
i
P
n
o
it
a
s
n
e
p
m
o
C
31
N
E
/
1
S
S
r
e
t
r
e
v
n
o
c
n
w
o
d
-
p
e
t
s
t
s
r
if
e
h
t
t
e
s
n
i
p
s
i
h
t
o
t
d
e
it
r
o
ti
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
d
n
a
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
1
l
e
n
n
a
h
c
ff
o
s
t
u
h
s
V
6
.
0
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
P
.
e
m
it
e
l
c
y
c
p
u
c
c
i
h
d
a
o
lr
e
v
o
s
ti
d
n
a
e
m
it
t
r
a
t
s
-
tf
o
s
.
s
r
e
v
ir
d
e
t
a
g
4+
1
S
C
.r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
if
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
1
l
e
n
n
a
h
C
e
h
t
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
i-
n
o
N
e
h
T
5-
1
S
C
e
h
t
o
t
d
e
it
y
ll
a
m
r
o
N
.r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
if
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
1
l
e
n
n
a
h
C
e
h
t
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
I
e
h
T
.r
e
t
r
e
v
n
o
c
e
h
t
f
o
t
u
p
t
u
o
6N
D
H
S
/
C
N
Y
S
e
l
b
a
n
e
o
t
V
5
.
1
e
v
o
b
a
e
g
a
tl
o
v
a
o
t
r
o
)
1
n
i
P
(
N
I
o
t
n
i
p
s
i
h
t
e
i
T
.t
u
p
n
I
n
w
o
d
t
u
h
S
d
n
a
n
o
it
a
z
i
n
o
r
h
c
n
y
S
t
s
o
o
b
e
h
t
d
n
a
s
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
n
w
o
d
-
p
e
t
s
h
t
o
b
ff
o
s
t
u
h
s
V
5
.
0
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
P
.
A
1
4
4
2
C
S
e
h
t
r
e
t
r
e
v
n
o
c
t
s
o
o
b
e
h
T
.
A
1
4
4
2
C
S
e
h
t
s
e
z
i
n
o
r
h
c
n
y
s
k
c
o
l
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
h
ti
w
n
i
p
s
i
h
t
g
n
i
v
ir
D
.r
o
t
a
l
u
g
e
r
e
h
t
t
a
e
t
a
r
e
p
o
s
r
e
ll
o
r
t
n
o
c
n
w
o
d
-
p
e
t
s
e
h
t
s
a
e
r
e
h
w
y
c
n
e
u
q
e
r
f
k
c
o
l
c
l
a
n
r
e
t
x
e
e
h
t
f
o
e
c
i
w
t
t
a
s
n
u
r
.
y
c
n
e
u
q
e
r
f
k
c
o
l
c
73
B
F
3
T
U
O
r
o
f
r
e
d
i
v
i
d
e
v
it
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
o
t
d
e
it
s
i
3
B
F
.r
e
if
il
p
m
A
r
o
r
r
E
t
s
o
o
B
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
I
e
h
T
.
g
n
it
t
e
s
e
g
a
tl
o
v
83
P
M
O
C
V
4
.
0
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
P
.
n
o
it
a
s
n
e
p
m
o
c
p
o
o
l
r
o
f
d
e
s
U
.t
u
p
t
u
O
r
e
if
il
p
m
A
r
o
r
r
E
r
e
t
r
e
v
n
o
C
t
s
o
o
B
.r
e
t
r
e
v
n
o
c
p
u
-
p
e
t
s
e
h
t
s
e
l
b
a
s
i
d
9D
N
G.
d
n
u
o
r
G
g
o
l
a
n
A
0
1C
S
O
R
.
y
c
n
e
u
q
e
r
f
g
n
i
n
n
u
r
-
e
e
r
f
r
o
t
a
ll
i
c
s
o
e
h
t
s
t
e
s
D
N
G
o
t
n
i
p
s
i
h
t
m
o
r
f
d
e
t
c
e
n
n
o
c
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
1
11
B
F
n
e
e
w
t
e
b
r
e
d
i
v
i
d
e
v
it
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
o
t
e
i
T
.r
e
if
il
p
m
A
r
o
r
r
E
1
l
e
n
n
a
h
C
e
h
t
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
I
e
h
T
.
g
n
i
s
n
e
s
e
g
a
tl
o
v
t
u
p
t
u
o
r
o
f
d
n
u
o
r
g
e
h
t
d
n
a
1
T
U
O
2
11
P
M
O
C
.
n
o
it
a
s
n
e
p
m
o
c
p
o
o
l
r
o
f
d
e
s
U
.t
u
p
t
u
O
r
e
if
il
p
m
A
r
o
r
r
E
1
l
e
n
n
a
h
C
3
12
P
M
O
C
.
n
o
it
a
s
n
e
p
m
o
c
p
o
o
l
r
o
f
d
e
s
U
.t
u
p
t
u
O
r
e
if
il
p
m
A
r
o
r
r
E
2
l
e
n
n
a
h
C
4
12
B
F
n
e
e
w
t
e
b
r
e
d
i
v
i
d
e
v
it
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
o
t
e
i
T
.r
e
if
il
p
m
A
r
o
r
r
E
2
l
e
n
n
a
h
C
e
h
t
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
I
e
h
T
t
u
p
t
u
o
e
l
g
n
i
s
e
s
a
h
p
-
o
w
t
r
o
f
C
C
V
r
o
N
I
o
t
e
i
T
.
g
n
i
s
n
e
s
e
g
a
tl
o
v
t
u
p
t
u
o
r
o
f
d
n
u
o
r
g
e
h
t
d
n
a
2
T
U
O
.
n
o
it
a
r
e
p
o
5
1-
2
S
C
e
h
t
o
t
d
e
it
y
ll
a
m
r
o
N
.r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
if
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
2
l
e
n
n
a
h
C
e
h
t
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
I
e
h
T
.r
e
t
r
e
v
n
o
c
e
h
t
f
o
t
u
p
t
u
o
6
1+
2
S
C
.r
o
t
a
r
a
p
m
o
C
/
r
e
if
il
p
m
A
e
s
n
e
s
-
t
n
e
r
r
u
C
1
l
e
n
n
a
h
C
e
h
t
o
t
t
u
p
n
I
g
n
it
r
e
v
n
i-
n
o
N
e
h
T
7
12
N
E
/
2
S
S
r
e
t
r
e
v
n
o
c
n
w
o
d
-
p
e
t
s
d
n
o
c
e
s
e
h
t
t
e
s
n
i
p
s
i
h
t
o
t
d
e
it
r
o
ti
c
a
p
a
c
l
a
n
r
e
t
x
e
n
a
d
n
a
r
o
t
s
i
s
e
r
l
a
n
r
e
t
x
e
n
A
2
l
e
n
n
a
h
c
ff
o
s
t
u
h
s
V
6
.
0
w
o
l
e
b
n
i
p
s
i
h
t
g
n
il
l
u
P
.
e
m
it
e
l
c
y
c
p
u
c
c
i
h
d
a
o
lr
e
v
o
s
ti
d
n
a
e
m
it
t
r
a
t
s
-
tf
o
s
.
n
o
it
a
r
e
p
o
t
u
p
t
u
o
e
l
g
n
i
s
e
s
a
h
p
-
o
w
t
r
o
f
n
e
p
o
e
v
a
e
L
.
s
r
e
v
ir
d
e
t
a
g
8
12
T
S
B
n
a
d
n
a
r
o
ti
c
a
p
a
c
p
a
r
t
s
t
o
o
b
a
o
t
t
c
e
n
n
o
C
.
e
v
ir
D
e
t
a
G
r
e
p
p
U
2
l
e
n
n
a
h
C
r
o
f
y
l
p
p
u
S
d
e
p
p
a
r
t
s
t
o
o
B
.
e
d
o
i
d
l
a
n
r
e
t
x
e
9
12
H
D
G
o
t
d
n
u
o
r
g
m
o
r
f
s
g
n
i
w
s
e
g
a
tl
o
v
e
v
ir
d
e
t
a
G
.
T
E
F
S
O
M
r
e
p
p
U
2
l
e
n
n
a
h
C
r
o
f
t
u
p
t
u
O
e
v
ir
D
e
t
a
G
.
2
T
S
B
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com