Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

6PF Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # 6PF
Description  BASE PARA CI 14 PINES TORNEADOS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

6PF Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  6PF Datasheet HTML 1Page - AG Electronica 6PF Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Voltaje de operación
250V (AC máx)
Corriente
1A máx
Resistencia de contactos
20m Ω
Resistencia de
aislamiento
5000MΩ min
Temperatura de
operación
-55°C-+105°C
Base para circuito integrado en línea doble (DIL)
Maquiladas
ACOTACIÓN:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com/
BASE PARA CI 14 PINES TORNEADOS
No. Parte: 14PF
Fecha:
03/01/2019
REALIZO: EAFP
REV:ECAM
ESCALA:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
A= .100[2.54]x Número de terminales por línea.
B= .100[2.54]x (Número de terminales por línea -1).
C= 0.400[10.16]
D= 0.300[7.62]
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Separación entre terminales (Paso):
0.1 pulgadas [2.54mm]
Separación entre líneas :
0.3 pulgadas [7.62mm]



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com