Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

22P Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # 22P
Description  BASE DOBLE CONTACTO PARA CI 14 PINES
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

22P Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  22P Datasheet HTML 1Page - AG Electronica 22P Datasheet HTML 2Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BASE PARA CIRCUITO INTEGRADO EN LÍNEA DOBLE (DIL)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Separación entre terminales (Paso):
0.1 pulgadas [2.54mm]
Separación entre líneas :
0.6 pulgadas [15.24mm]
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Voltaje de operación
250V (AC máx)
Corriente
1A máx
Resistencia de
contactos
20m Ω
ACOTACIÓN:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
AG Electrónica S.A. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 5130 - 7210
http://www.agelectronica.com/
BASE DOBLE CONTACTO PARA CI 14 PINES
No. Parte: 14P
Fecha:
26/12/2018
REALIZO: EAFP
REV:ECAM
ESCALA:
N/A
TOLERANCIA:
N/A
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com