Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HBVCAM-1302 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # HBVCAM-1302
Description  MÓDULO DE CÁMARA 0.3MP CMOS OV7725 120 GRADOS
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

HBVCAM-1302 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  HBVCAM-1302 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
HBVCAM-1302
MÓDULO DE CÁMARA 0.3MP CMOS OV7725 120 GRADOS
Descripción
Módulo de cámara USB fácil de usar con cable USB Plug & Play; gran opción para cualquier
proyecto de bricolaje que haya planeado con su diseño compacto que hace sencillo su ajuste a
cualquier ubicación deseada, versátil y conectividad a cualquier dispositivo Windows, Linux,
MacOs, Android.
Características
Amplia gama de aplicaciones a diversos productos de la industria.
Soporte OTG, protocolo UVC estándar, plug and play.
Especificaciones
Dimensiones
52.2 x 21.2 x 18.75
±0.5mm
Sensor
OV7725 (1/4”) CMOS
Píxeles
0.3MP
Resolución máxima
640x480 60fps
FOV
120º (El lente puede ajustarse, diferente lente, diferente FOV)
Interfaz
USB2.0
Enfoque
Fijo
Formato de salida
YU2 / MJPEG
Voltaje de alimentación
DC 5V
±5%
Sistema operativo
WinXP / Win7,8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux
Temperatura de trabajo
-º20 a 70ºC
AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A
http://www.agelectronica.com
ESCALA:
N/A
REALIZO: OAH
REV: ARSL
TOLERANCIA:
N/A
MÓDULO DE CÁMARA 0.3MP CMOS OV7725 120
GRADOS
TOLERANCIA:
N/A
Fecha:
20/05/22
No. Parte:
HBVCAM-1302


Similar Part No. - HBVCAM-1302

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
HBVCAM-1312 AGELECTRONICA-HBVCAM-1312 Datasheet
1Mb / 1P
MÓDULO DE CÁMARA 0.3MP CMOS OV7725 120 GRADOS
20/05/22
More results

Similar Description - HBVCAM-1302

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
logo
ams AG
MIRA030 AMSCO-MIRA030 Datasheet
2Mb / 50P
0.3MP Global Shutter CMOS Image Sensor
v2-00 2021-Sep-14
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com