Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HBV-RPI3838-160V11 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # HBV-RPI3838-160V11
Description  MÓDULO DE CÁMARA PARA RASPBERRY PI 5MP CMOS OV5647 160 GRADOS
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

HBV-RPI3838-160V11 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  HBV-RPI3838-160V11 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
HBV-RPI3838-160 V11
MÓDULO DE CÁMARA PARA RASPBERRY PI 5MP CMOS OV5647 160
GRADOS
Descripción
Módulo de cámara USB fácil de usar con cable USB Plug & Play; gran opción para cualquier
proyecto de bricolaje que haya planeado con su diseño compacto que hace sencillo su ajuste a
cualquier ubicación deseada, versátil y conectividad a cualquier dispositivo Windows, Linux,
MacOs, Android.
Características
Amplia gama de aplicaciones a diversos productos de la industria.
Soporte OTG, protocolo UVC estándar, plug and play.
Ideal para aplicaciones con tarjetas de desarrollo Raspberry Pi.
Especificaciones
Dimensiones
38 x 38 x 19.5
±0.5mm
Sensor
OV5647 CMOS
Píxeles
5MP
Resolución máxima
2952 x 1944
FOV
160º
Interfaz
USB2.0
Enfoque
Fijo
Formato de salida
YU2 / MJPEG
Voltaje de alimentación
DC 5V
±5%
Sistema operativo
WinXP / Win7,8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux
Temperatura de trabajo
-º30 a 70ºC
AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A
http://www.agelectronica.com
ESCALA:
N/A
REALIZO: OAH
REV: ARSL
TOLERANCIA:
N/A
MÓDULO DE CÁMARA PARA RASPBERRY PI 5MP
CMOS OV5647 160 GRADOS
TOLERANCIA:
N/A
Fecha:
19/05/22
No. Parte: HBV-RPI3838-160 V11


Similar Part No. - HBV-RPI3838-160V11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AG Electronica
HBV-RPI1508GV11 AGELECTRONICA-HBV-RPI1508GV11 Datasheet
232Kb / 2P
CAMARA PARA RASPBERRY PI 2/3B OV5647 65° FOV
11/02/2021
HBV-RPI1509B-130V11 AGELECTRONICA-HBV-RPI1509B-130V11 Datasheet
805Kb / 3P
MODULO-CAMARA 5MP ENFOQUE FIJO
25/08/2021
More results

Similar Description - HBV-RPI3838-160V11

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ULCD-28-PTU-PI ETC2-ULCD-28-PTU-PI Datasheet
480Kb / 9P
Raspberry Pi Display Module Pack
4D-SERIAL-PI-ADAPTOR ETC2-4D-SERIAL-PI-ADAPTOR Datasheet
1Mb / 5P
4D Raspberry Pi Serial Adaptor
ULCD-43-PT-PI ETC2-ULCD-43-PT-PI Datasheet
442Kb / 10P
Raspberry Pi Display Module Pack
logo
PANDUIT CORP.
CPM122S-C PANDUIT-CPM122S-C Datasheet
444Kb / 2P
Dise챰o de referencia para p찼neles de control
logo
SparkFun Electronics
PRT-14272 SPARKFUN-PRT-14272 Datasheet
173Kb / 2P
Raspberry Pi Zero Camera Cable
7??1??7
PRT-15008 SPARKFUN-PRT-15008 Datasheet
101Kb / 2P
Raspberry Pi 3 B Baseplate
10-29-18
logo
List of Unclassifed Man...
RASPBERRY-PI3-CASE ETC-RASPBERRY-PI3-CASE Datasheet
215Kb / 1P
Raspberry Pi Enclosure For the Raspberry Pi 3 Model B
RPI3-MODBP ETC-RPI3-MODBP Datasheet
686Kb / 5P
Raspberry Pi 3 Model B
logo
NimbeLink Corp.
NL-AB-RPI NIMBELINK-NL-AB-RPI Datasheet
613Kb / 10P
Skywire ® Raspberry Pi Adapter
March 2020
logo
List of Unclassifed Man...
110020169 ETC-110020169 Datasheet
3Mb / 50P
Grove Base Kit for Raspberry Pi
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com