Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

D340T Datasheet(PDF) 2 Page - Micronel AG. All rights reserved.

Part # D340T
Description  Axiallüfter Axial Fans Ventilateur axial
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MICRONEL [Micronel AG. All rights reserved.]
Direct Link  https://www.micronel.com/en/
Logo MICRONEL - Micronel AG. All rights reserved.

D340T Datasheet(HTML) 2 Page - Micronel AG. All rights reserved.

  D340T Datasheet HTML 1Page - Micronel AG. All rights reserved. D340T Datasheet HTML 2Page - Micronel AG. All rights reserved.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Technische Daten
Technical data
Caractéristiques techniques
D341T/ D343T/ D344T/ D351T
D341Q/ D343Q/ D344Q/ D351Q
U
N
V
12
24
9...15
18...30
80
40
100
50
0.9
0.45
0.96
0.96
13 ’000
276/9.74
220
46
5’000
–20...+65 / –5...+150
36/1.27
225/8.858 (AWG 26)
PPO UL-94V-1
•
–
•
•
12
5...24
98
123
0.98
1.18
13 ’100
288/10.17
220
46
25’000
–20...+65 / –5...+150
33/1.17
220/8.66 (AWG 26)
PPO UL-94V-1
–
•
•
•
UV
I
N
mA
I
max
mA
I
block
A
P
N
W
n
min~1
V
°
l/min; CFM
pPa
LpA
dB(A)
MTTF
hr
T
°C/F
m
g/oz.
Lead Lenght mm/inch
Housing Material
S
Sleeve Bearing
Ball Bearing
Flat Finger Guard
Circular Finger Guard
MICRONEL AG
Tel. +41 52 - 355 16 16
CH-8317 Tagelswangen
Fax +41 52 - 355 16 20
www.micronel.ch
info@micronel.com
–
•
Brushless Motor
Types
Die D340Q-Baureihe ist mit einem bürstenlo-
sen Motor und einem externen Elektronikmo-
dul ausgerüstet (3 Litzenversion; + Vcc, Gnd,
Tachosignal)
•
sehr lange Laufzeit
•
Spannungsbereich 5 – 24 V DC
•
Tachosignal
•
Strombegrenzung
Option: 10 Litzen Ausgang mit weiteren
Funktionen
The serie D340Q ist equiped with a brushless
motor, and an external electronic modul
(3 leadsversion; + Vcc, Gnd, tachosignal)
•
Long life
•
voltage range 5 – 24 V DC
•
tacho signal
•
current limitation
Option: 10 leads-version with further
functions
La série D340Q est équipée d’un moteur
“brushless” avec module électronique externe,
(3 filsversion; + Vcc, Gnd, tachosignal)
•
Usage longue vie
•
gamme de tension 5 – 24 V DC
•
signal tacho
•
limite de courant
Option: version 10 fils avec fonctions
supplémentaires
Axial Fan
170mm±10
220mm±10
22mm
28.5mm
H315x-012CK-0
Molex 3 pin
connection
external module,
height 10mm
Q-Version: bürstenloser Motor mit externer Elektronik
Q-Version: brushless motor with external electronics
Q-version: moteur sans brosses avec électronique extérieure
Zusätzliche Funktionen
10 Litzen Version (R-Version)
•
Analog Ausgang (variable Drehzahl)
•
PLL (konstante Drehzahl)
•
Stop-Funktion
•
Richtungswechsel
•
NOS
•
Tachosignal
Additional Functions
10 Lead Version (R-Version)
•
Analog output (variable speed)
•
PLL (constant speed)
•
Brake function
•
Direction
•
NOS
•
Tacho signal
Fonctions supplémentaires
version à 10 files (R-version)
•
PWM (vitesse variable)
•
PLL (vitesse constant)
•
Function stop
•
Changer de direction
•
NOS
•
Signal tacho
Connector
for 10 lead version
Typ: Tyco V23535-A3280-101
micronel_D340T_D340Q
23.10.2008
10:34 Uhr
Seite 2



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com