Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP2326_NPD Datasheet(PDF) 9 Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.

Part # IP2326_NPD
Description  2-cell/3-cell Li-ion battery boost charging IC supporting 15W fast charging
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSOURCETEK [ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.chipsourcetek.com/
Logo CHIPSOURCETEK - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.

IP2326_NPD Datasheet(HTML) 9 Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd.

Back Button IP2326_NPD Datasheet HTML 5Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 6Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 7Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 8Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 9Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 10Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 11Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 12Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. IP2326_NPD Datasheet HTML 13Page - ShenZhen ChipSourceTek Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
IP2326
充电过程
IP2326采用完整的CC/CV充电模式。
配置为
2串充电时:
当电池电压小于
3.7V时,以50mA的电流对电池充电。
当电池电压大于
3.7V小于6V时,以100mA的电流对电池充电。
当电池电压大于
6V时,以设定的恒流电流ICC充电;
当电池电压接近
8.4V时,进入恒压充电模式。
电池充满停充后,且输入持续存在,如果电池电压小于
8V,就会再次开启充电;
配置为
3串充电时:
当电池电压小于
3.7V时,以50mA的电流对电池充电。
当电池电压大于
3.7V小于9V时,以100mA的电流对电池充电。
当电池电压大于
9V时,以设定的恒流电流ICC充电;
当电池电压接近
12.6V时,进入恒压充电模式。
电池充满停充后,且输入持续存在,如果电池电压小于
12V,就会再次开启充电;
进入恒压模式后,如果充电电流小于
200mA,过30s后停止充电,检测电池电压是否高于停充电压;如
果高于停充电压,就停止充电,如果低于停充电压,就继续充电,再过
30s后继续检测。
输入快充申请
IP2326可以根据当前电池电压,通过DP/DM来向输入端申请快充电压;
配置为
2串充电时:
当电池电压
VBAT<6.2V 时,不申请快充,只是以 5V 输入充电;
当电池电压
6.2V<=VBAT<6.8V,会尝试申请 5.4V 输入快充;
当电池电压
6.8V<=VBAT<7.8V,会尝试申请 6V 输入快充;
当电池电压
VBAT>=7.8V 后,会尝试申请 7V 输入快充;
配置为
3串充电时:
当电池电压
VBAT<9V 时,不申请快充,只是以 5V 输入充电;
当电池电压
9V<=VBAT<10.5V 时,会尝试申请 7V 输入快充;
当电池电压
VBAT>=10.5V 后,会尝试申请 9V 输入快充;
如果不能成功申请快充输入,会一直以
5V 输入来充电;
充电保护
IP2326 具有完善的保护功能,集成输出过流、输入欠压、过压、过温等保护功能,确保系统稳定可靠
的工作。
TEL: +86-0755-27595155 27595165
FAX: +86-0755-27594792
WEB:Http://www.ChipSourceTek.com
E-mail: Sales@ChipSourceTek.com
Tony.Wang@ChipSourceTek.com
矽源特科技
ChipSourceTek



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com