Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAD Datasheet(PDF) 2 Page - Omron Electronics LLC

Part # LAD
Description  Resin-cast sealed type, ideal for DIP type reed relays for printed circuit board mounting
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

LAD Datasheet(HTML) 2 Page - Omron Electronics LLC

  LAD Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC LAD Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LAD
B-242
拨动型微型继电器
■额定值
操作线圈
L
A
D
额定电压(V)
项目
额定电压(V)
项目
额定电压(V)
项目
额定电流
(mA)
线圈电阻
(
Ω)
额定电流
(mA)
线圈电阻
(
Ω)
额定电流
(mA)
线圈电阻
(
Ω)
额定电流
(mA)
线圈电阻
(
Ω)
额定电流
(mA)
线圈电阻
(
Ω)
动作电压
(V)
复位电压
(V)
最大容许电压
  (V)
消耗功率
(mW)
动作电压
(V)
复位电压
(V)
最大容许电压
  (V)
消耗功率
(mW)
LAD1、LAD1U1
LAD1-001
LAD1S
LAD2S
LAD2
DC
DC
DC
5
12
24
5
12
24
5
12
24
动作电压
(V)
复位电压
(V)
最大容许电压
  (V)
消耗功率
(mW)
16.7
6.7
13.5
300
1,800
1,800
20
8
16
27.8
12
13.5
250
1,500
1,500
180
1,000
1,800
33.3
12
10
150
1,000
2,400
50
20
10
100
600
2,400
80%以下
200%
110%
10%以上
80%以下
10%以上
80%以下
10%以上
LAD1 200%
LAD2 150%
LAD1S 150%
LAD2S 120%
(但是、
DC24V为110%)
80~325
139~324
96~384
注
1.额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。
2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大允许电压为继电器线圈可能施加电压的最大值。
开关部(接点部)
型号
负载
项目
LAD1
LAD1U1
LAD2
LAD1-001
LAD1S
LAD2S
阻性负载
阻性负载
阻性负载
接点接触结构
接点材质
额定负载
额定通电电流
接点电压的最大值
接点电流的最大值
故障率 P水准(参考值 *)
单接点
RH(铑)
AC100V 0.05A
DC 24V 0.2A
AC110V
DC100V
AC28V
DC28V
AC110V
DC100V
DC100mV
0.01mA
DC110mV
0.01mA
DC1V
0.1mA
AC100V 0.024A
DC 24V
0.1A
AC12V 0.1A
DC12V 0.1A
1A
0.25A
0.25A
1A
0.25A
0.25A
*这个值是开关频率为
18,000次/min时的值。
接触电阻*1
动作时间
复位时间
项目
型号
线圈与接点间
同极接点间
振动
耐压
耐久
误动作
冲击
耐久
误动作
寿命
机械
电气
使用环境温度
使用环境湿度
质量
■性能
绝缘电阻*2
LAD1、LAD2
LAD1S、LAD2S
LAD1U1
LAD1-001
0.8ms以下
0.1ms以下
0.5ms以下
200mΩ以下
100MΩ以上(DC250V兆欧表)
50MΩ以上(DC100V兆欧表)
AC1,000V 50/60Hz 1min
AC1,000V 50/60Hz 1min
DC250V 1min
DC200V 1min
10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
10~55~10Hz 单振幅1.5mm(双振幅3mm)
1,000m/s2
300m/s2
1亿次以上(开关频率50Hz)
5,000万次以上(开关频率50Hz)
1,000万次以上
(额定负载 开关频率
10Hz)
200万次以上
(额定负载 开关频率
10Hz)
-
10~+60℃(不结冰、无凝露)
45~85%RH
1极 约2.2g、2极 约2.5g
注
. 左边值为初始值
*
1. 测定条件 :DC6V 1mA电压下降法。
*
2. 测定条件 :绝缘电阻同耐电压是在
同一处测定的值。
(但是、
DC24V为110%)



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com