Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STM32F412RGU6TR Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STM32F412RGU6TR
Description  Arm®-Cortex®-M4 32b MCUFPU, 125 DMIPS, 1MB Flash, 256KB RAM, USB OTG FS, 17 TIMs, 1 ADC, 17 comm. interfaces
PDF  201 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F412RGU6TR Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F412RGU6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 201 page
background image
Contents
STM32F412xE/G
2/201
DocID028087 Rev 7
Contents
1
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1
Compatibility with STM32F4 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3
Functional overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1
Arm® Cortex®-M4 with FPU core with embedded Flash and SRAM . . . . 19
3.2
Adaptive real-time memory accelerator (ART Accelerator™) . . . . . . . . . 19
3.3
Batch Acquisition mode (BAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4
Memory protection unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.5
Embedded Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6
One-time programmable bytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.7
CRC (cyclic redundancy check) calculation unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.8
Embedded SRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.9
Multi-AHB bus matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.10
DMA controller (DMA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.11
Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.12
Quad-SPI memory interface (QUAD-SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.13
Nested vectored interrupt controller (NVIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.14
External interrupt/event controller (EXTI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.15
Clocks and startup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.16
Boot modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.17
Power supply schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.18
Power supply supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.18.1
Internal reset ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.18.2
Internal reset OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.19
Voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.19.1
Regulator ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.19.2
Regulator OFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.19.3
Regulator ON/OFF and internal reset ON/OFF availability . . . . . . . . . . 31
3.20
Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.21
Low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com