Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STR910FAM32H6T Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # STR910FAM32H6T
Description  ARM966E-S??16/32-Bit Flash MCU with Ethernet, USB, CAN, AC motor control, 4 timers, ADC, RTC, DMA
PDF  99 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR910FAM32H6T Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  STR910FAM32H6T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STR910FAM32H6T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 99 page
background image
Contents
STR91xFAx32 STR91xFAx42 STR91xFAx44
2/99
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Functional overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
System-in-a-Package (SiP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2
Package choice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3
ARM966E-S CPU core . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4
Burst Flash memory interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4.1
Pre-Fetch Queue (PFQ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.4.2
Branch Cache (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4.3
Management of literals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.5
SRAM (64K or 96K Bytes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.1
Arbitration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.5.2
Battery backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.6
DMA data movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.7
Non-volatile memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.7.1
Primary Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.7.2
Secondary Flash memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.8
One-time-programmable (OTP) memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.8.1
Product ID and revision level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.9
Vectored interrupt controller (VIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.9.1
FIQ handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.9.2
IRQ handling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.9.3
Interrupt sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.10
Clock control unit (CCU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.10.1
Master clock sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.10.2
Reference clock (RCLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.10.3
AHB clock (HCLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.10.4
APB clock (PCLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.10.5
Flash memory interface clock (FMICLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.10.6
Baud rate clock (BRCLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.10.7
External memory interface bus clock (BCLK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com