Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BP104F Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # BP104F
Description  Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

BP104F Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  BP104F_01 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH BP104F_01 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH BP104F_01 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH BP104F_01 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH BP104F_01 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH BP104F_01 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
BP 104 F
BP 104 FS
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
Silicon Pin Photodiode with Daylight Filter; in SMT
BP 104 F
BP 104 FS
2001-02-21
1
Wesentliche Merkmale
• Speziell geeignet für Anwendungen bei 950 nm
• Kurze Schaltzeit (typ. 20 ns)
• DIL-Plastikbauform mit hoher Packungsdichte
• BP 104 FS: geeignet für Vapor-Phase Löten
und IR-Reflow Löten
Anwendungen
• IR-Fernsteuerung von Fernseh- und
Rundfunkgeräten, Videorecordern,
Lichtdimmern, Gerätefernsteuerungen
• Lichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
BP 104 F
Q62702-P84
DIL-Gehäuse, schwarzes Epoxy-Gießharz,
Kathodenkennzeichnung: Fähnchen am Anschluß
DIL package, black epoxy resin
Cathode marking: flag on lead
BP 104 FS
Q62702-P1646
DIL/SMT-Gehäuse, schwarzes Epoxy-Gießharz,
Kathodenkennzeichnung: Langer, breiter Anschluß
DIL/SMT package, black epoxy resin
Cathode marking: long broad lead
Features
• Especially suitable for applications of 950 nm
• Short switching time (typ. 20 ns)
• DIL plastic package with high packing density
• BP 104 FS: suitable for vapor-phase and
IR-reflow soldering
Applications
• IR remote control of hi-fi and TV sets, video
tape recorders, dimmers, remote controls of
various equipment
• Photointerrupters


Similar Part No. - BP104F_01

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
BP104FAS OSRAM-BP104FAS Datasheet
217Kb / 6P
Silicon Pin Photodiode with Daylight Filter
BP104FASR OSRAM-BP104FASR Datasheet
217Kb / 6P
Silicon Pin Photodiode with Daylight Filter
logo
Siemens Semiconductor G...
BP104FS SIEMENS-BP104FS Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
More results

Similar Description - BP104F_01

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH204F SIEMENS-SFH204F Datasheet
86Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH205F SIEMENS-SFH205F Datasheet
72Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter Silicon-PIN-Photodiode with Daylight Filter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BPW34FA OSRAM-BPW34FA_04 Datasheet
74Kb / 6P
Si-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BP104FS-Z OSRAM-BP104FS-Z Datasheet
185Kb / 7P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter; in SMT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com