Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SFH480 Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH480
Description  GaAlAs-Lumineszenzdioden
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH480 Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH480 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH480 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
SFH 480, SFH 481, SFH 482
2001-10-01
5
Gruppierung der Strahlstärke I
e in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel
Ω = 0.01 sr
Grouping of Radiant Intensity I
e in Axial Direction
at a solid angle of
Ω = 0.01 sr
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH
480-2
SFH
480-3
SFH
481
SFH
481-1
SFH
481-2
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Ie min
I
e max
> 40
–
> 63
–
≥ 10
–
10
20
16
–
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100 µs
Ie typ.
540
630
220
130
220
mW/sr
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH
482
SFH
482-1
SFH
482-2
SFH
482-3
SFH
482-M
E 7800
1)
1)
Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil (Durchmesser der
Lochblende: 2.0 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 5.4 mm). Dadurch wird sichergestellt, da
β bei der
Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche
austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese
Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z.B. Lichtschranken
gro
βer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden
unterdrückt. Durch dieses, der Anwendung entsprechende Me
βverfahren ergibt sich für den Anwender eine besser
verwertbare Grö
βe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag „E 7800“, der an die
Typenbezeichnung angehängt ist.
1)
An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle (diameter
of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4 mm). This ensures that solely the radiation in axial
direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the radiant intensity.
Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These reflections impair the projection
of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection switches). In respect of the application of the
component, these reflections are generally suppressed by apertures as well. This measuring procedure
corresponding with the application provides more useful values. This aperture measurement is denoted by “E 7800”
added to the type designation.
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
e min
Ie max
≥ 3.15
–
3.15
6.3
5
10
8
–
1.6 ... 3.2
–
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100 µs
Ie typ.
–
40
65
80
–
mW/sr



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com