Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLPL90 Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLPL90
Description  Nanostack Pulsed Laser Diode in Plastic Package 75 W Peak Power
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLPL90 Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SPLPL90_3 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLPL90_3 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLPL90_3 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLPL90_3 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPLPL90_3 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPLPL90_3 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SPL PL90_3
2007-04-04
3
Optische Kennwerte (
T
A = 25 °C)
Optical Characteristics
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Werte
Values
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Zentrale Emissionswellenlänge
1)
Emission wavelength
1)
λ
peak
895
905
915
nm
Spektralbreite (Halbwertsbreite)
1)
Spectral width (FWHM)
1)
Δλ
7
nm
Spitzenausgangsleistung
1)
Peak output power
1)
P
op
65
75
85
W
Schwellstrom
Threshold current
I
th
0.5
0.75
1.0
A
Betriebsspannung
1)
Operating voltage
1)
V
op
8
9
11
V
Minimale Anstiegs- und Abfallzeit
(10% …90%)
Minimum rise and fall time (10% … 90%)
t
r, tf
1
ns
Austrittsöffnung
Aperture size
w × h
200
× 10 –
μm
Strahldivergenz (Halbwertsbreite)
Beam divergence (FWHM)
θ
|| × θ
11°
× 25° –
Grad
deg.
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
Temperature coefficient of wavelength
∂λ / ∂T
0.28
nm/K
Temperaturkoeffizient der opt.
Ausgangsleistung
Temperature coefficient of optical power
P
op/PopT
-0.4
%/K
Thermischer Widerstand
Thermal resistance
R
th JS
160
K/W
1)
Standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf eine Pulsbreite von 100 ns bei einer Frequenz von 1 kHz und
einem Betriebsstrom von 30 A bei
T
A = 25 °C.
Standard operating conditions refer to pulses of 100 ns pulse width at 1 kHz rate with 30 A operating current at
T
A = 25 °C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com