Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LOY876 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOY876
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOY876 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOY876 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-04
2
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876
■ LA Y876 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - wird nicht ersetzt werden
LA Y876 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - no replacement
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LO Y876-Q2S1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q2, R1, R2 oder
S1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur
eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO Y876-Q2S1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der
Wellenlängengruppen -2, -3, oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
LS Y876-P2R1-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each
reel). E.g. LO Y876-Q2S1-24 means that only one group Q2, R1, R2 or S1 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will
be shipped on any one reel. E.g. LO Y876-Q2S1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3, or -4 will be
shippable. LS Y876-P2R1-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity
1)
page 15
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2)
page 15
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■
LA Y876-Q2S1-1
■
LA Y876-R2T1-1
■
LA Y876-Q2T1-1
amber
90 ... 224
140 ... 355
90 ... 355
480 (typ.)
760 (typ.)
665 (typ.)
Q65110A2405
Q65110A2406
Q65110A2407
LS Y876-P2R1-1
LS Y876-Q2S1-1
LS Y876-P2S1-1
super-red
56 ... 140
90 ... 224
56 ... 224
300 (typ.)
480 (typ.)
420 (typ.)
Q65110A2411
Q65110A1628
Q65110A2412
LO Y876-Q2S1-24
LO Y876-R2T1-24
LO Y876-Q2T1-24
orange
90 ... 224
140 ... 355
90 ... 355
480 (typ.)
760 (typ.)
665 (typ.)
Q65110A2408
Q65110A2409
Q65110A2410
LY Y876-Q2S1-26
LY Y876-R2T1-26
LY Y876-Q2T1-26
yellow
90 ... 224
140 ... 355
90 ... 355
480 (typ.)
760 (typ.)
665 (typ.)
Q65110A2413
Q65110A2414
Q65110A2415



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com