Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LOA670 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LOA670
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOA670 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LOA670 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOA670 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2006-10-04
2
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670
■ LG_LO_LP_LS_LY A670 abgekündigt nach OS-PD-2006-009 - werden durch LG_LO_LP_LS_LY A67K ersetzt werden
LG_LO_LP_LS_LY A670 obsolete acc. to OS-PD-2006-009 - will be replaced by LG_LO_LP_LS_LY A67K.
Letzte Bestellung / Last Order: 15.04.2007
Letzte Lieferung / Last Delivery: 15.10.2007
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und
Farbe geliefert. Z.B.: LO A670-J1K2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J1, J2, K1 oder
K2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LO A670-J1K2-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). Z.B.: LS A670-J1K2-1 bedeutet, dass das Bauteil
innerhalb der auf Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LO A670-J1K2-24 means that only one group J1, J2, K1 or K2 will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LO A670-J1K2-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 oder -4 will be shippable
(see page 5 for explanation). E.g. LS A670-J1K2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as
stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity1) page 15
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux2) page 15
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
■LS A670-J1K2-1
■LS A670-K1L2-1
■LS A670-J1L2-1
super-red
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
Q65110A2277
Q65110A2278
Q65110A2279
■LO A670-J1K2-24
■LO A670-K1L2-24
■LO A670-J1L2-24
orange
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
Q65110A2271
Q65110A2272
Q65110A2273
■LY A670-J1K2-26
■LY A670-K1L2-26
■LY A670-J1L2-26
yellow
4.50 ... 11.20
7.10 ... 18.00
4.50 ... 18.00
24 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
Q65110A2280
Q65110A2281
Q65110A2282
■LG A670-K1L2-1
■LG A670-L1M2-1
■LG A670-K1M2-1
green
7.10 ... 18.00
11.20 ... 28.00
7.10 ... 28.00
40 (typ.)
60 (typ.)
55 (typ.)
Q65110A2268
Q65110A2131
Q65110A2270
■LP A670-G2J1-1
■LP A670-H2J2-1
■LP A670-G2J2-1
pure green
2.24 ...
5.60
3.55 ...
7.10
2.24 ...
7.10
12 (typ.)
15 (typ.)
14 (typ.)
Q65110A2274
Q65110A2275
Q65110A2276



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com