Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LSP47K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LSP47K
Description  Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSP47K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSP47K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSP47K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
2006-11-21
2
LS P47K, LY P47K
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LY P47K-J1K2-26
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen J1, J2, K1 oder K2 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LY P47K-J1K2-26 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4,
-5 oder -6 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information). LS P47K-H1J2-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf
Seite 4 spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LY P47K-J1K2-26 means
that only one group J1, J2, K1 or K2 will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LY P47K-J1K2-26 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, -5 or -6 will be shippable (see page 5 for
explanation). LS P47K-H1J2-1 means that the device will be shiped within the specified limits as stated on page 4.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable.
Bestellinformation
Ordering Informarion
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 16
Luminous
Intensity
1)
page 16
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 16
Luminous
Flux
2)
page 16
I
F = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LS P47K-H1J2-1
LS P47K-J1K2-1
LS P47K-H1K2-1
super-red
top mount
2.8 …
7.1
4.5 …
11.2
2.8 …
11.2
15 (typ.)
25 (typ.)
20 (typ.)
on request
on request
on request
LS P47K-H1J2-1
LS P47K-J1K2-1
LS P47K-H1K2-1
super-red
reverse mount
2.8 …
7.1
4.5 …
11.2
2.8 …
11.2
15 (typ.)
25 (typ.)
20 (typ.)
Q65110A1455
Q65110A1464
Q65110A2733
LY P47K-J1K2-26
LY P47K-K1L2-26
LY P47K-J1L2-26
yellow
top mount
4.5 …
11.2
7.1 …
18.0
4.5 …
18.0
25 (typ.)
35 (typ.)
30 (typ.)
on request
on request
on request
LY P47K-J1K2-26
LY P47K-K1L2-26
LY P47K-J1L2-26
yellow
reverse mount
4.5 …
11.2
7.1 …
18.0
4.5 …
18.0
25 (typ.)
35 (typ.)
30 (typ.)
Q65110A1450
Q65110A1449
Q65110A2738
Vergleichstabelle für 10 mA
Correlation Table for 10 mA
Typ
Type
I
F = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke1) Seite 16
Luminous
Intensity1) page 16
I
F = 2 mA
I
V (mcd)
Lichtstärke2) Seite 16
Luminous
Intensity2) page 16
I
F = 10 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom2) Seite 16
Luminous
Flux2) page 16
I
F = 10 mA
Φ
V (mlm)
LS P47K-H1J2-1
LS P47K-J1K2-1
LS P47K-H1K2-1
super-red
2.8 …
7.1
4.5 …
11.2
2.8 …
11.2
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.)
75 (typ.)
120 (typ.)
105 (typ.)
LY P47K-J1K2-26
LY P47K-K1L2-26
LY P47K-J1L2-26
yellow
4.5 …
11.2
7.1 …
18.0
4.5 …
18.0
35 (typ.)
60 (typ.)
55 (typ.)
105 (typ.)
180 (typ.)
165 (typ.)
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / see also graph on page 7
⇒
⇒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com