Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWL28S Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LWL28S
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWL28S Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWL28S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWL28S Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2006-10-04
6
LW L28S
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 15
Forward Voltage Groups
6)
page 15
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
Einheit
Unit
min.
max.
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
5B
3.35
3.50
V
6A
3.50
3.65
V
6B
3.65
3.80
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1)
page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2)
page 15
Φ
V (mlm)
N1
N2
P1
P2
Q1
Q2
28.0 ... 35.5
35.5 ... 45.0
45.0 ... 56.0
56.0 ... 71.0
71.0 ... 90.0
90.0 ...112.0
125 (typ.)
160 (typ.)
200 (typ.)
250 (typ.)
320 (typ.)
400 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe.
Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group of
4 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: P1-5K-5B
Example: P1-5K-5B
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
P1
5K
5B
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com