Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SPLBX81-2S Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLBX81-2S
Description  Unmounted Laser Bars, 30% Fill-Factor, 808 nm
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLBX81-2S Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SPLBX81-2S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLBX81-2S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLBX81-2S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLBX81-2S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPL BX81-2S
2007-04-20
3
1)
Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Pulsmessungen (1
μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an
unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im CW – Modus (Dauerstrichbetrieb) setzt eine
geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von
R
th<
0.5 K/W voraus. Die zentrale
Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom Betriebsmodus: CW – Betrieb (Dauerstrichbetrieb) oder
Impuls, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand
R
th und ist in aller Regel höher als die spezifizierte
Impulswellenlänge
λ
pulse (1 μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz). Alle Parameter können im jeweiligen
Betriebsmodus von den spezifizierten Kennwerten abweichen.
All characteristics and limitations refer to pulsed measurements (1
μs pulse width at 4 kHz repetition rate) on
unmounted laser bars. All specified values in CW - Mode (continuous wave) implies a suitable mounting technology
with a thermal resistance of
R
th< 0.5 K/W. The operating peak emission wavelength depends on the operating
mode: CW or pulsed, ambient temperature and thermal resistance
R
th. The operating peak emission wavelength in
general is higher than the specified pulsed peak wavelength
λ
pulse (1 μs pulse width at 4 kHz repetition rate). All
characteristics obtained in the operating mode may differ from the characteristics specified herein.
2)
Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung Pop, typ
Specified at the typical, optical output power Pop, typ
3)
Der spezifizierte Wert für den Konversionswirkungsgrad setzt eine homogene Strominjektion voraus
The specified typical efficiency is reached under conditions of homogeneous current injection



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com