Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LWV18C Datasheet(PDF) 13 Page - OSRAM GmbH

Part # LWV18C
Description  FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWV18C Datasheet(HTML) 13 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWV18C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
LW V18C
2007-08-10
13
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials
Anm.:
Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und
einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im
Kapitel “Gurtung und Verpackung” unter dem Punkt “Trockenverpackung”. Hier sind Normenbezüge, unter
anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.
Note:
Moisture-senisitve product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter
“Tape and Reel” under the topic “Dry Pack”. Here you will also find the normative references like JEDEC.
Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials .
OHA00539
Moisture-sensitive label or print
Barcode label
Desiccant
Humidity indicator
Barcode label
OSRAM
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
3
F
lo
o
r
ti
m
e
1
6
8
H
o
u
rs
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
6
F
lo
o
r
tim
e
6
H
o
u
rs
a
)
H
u
m
id
it
y
In
d
ic
a
to
r C
a
rd
is
>
1
0
%
w
h
e
n
re
a
d
a
t
2
3
˚C
±
5
˚C
,
o
r
re
fl
o
w
, v
a
p
o
r-p
h
a
s
e
re
flo
w
,
o
r
e
q
u
iv
a
le
n
t p
ro
c
e
s
s
in
g
(p
e
a
k
p
a
c
k
a
g
e
2
.
A
ft
e
r
th
is
b
a
g
is
o
p
e
n
e
d
, d
e
v
ic
e
s
th
a
t
w
ill
b
e
s
u
b
je
c
te
d
to
in
fr
a
re
d
1
.
S
h
e
lf
lif
e
in
s
e
a
le
d
b
a
g
:
2
4
m
o
n
th
s
a
t
<
4
0
˚C
a
n
d
<
9
0
%
r
e
la
ti
v
e
h
u
m
id
it
y
(R
H
).
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
a
a
t fa
c
to
ry
c
o
n
d
it
io
n
s
o
f
(if
b
la
n
k
,
s
e
a
l
d
a
te
is
id
e
n
tic
a
l w
it
h
d
a
te
c
o
d
e
).
a
) M
o
u
n
te
d
w
it
h
in
b
)
S
to
re
d
a
t
b
o
d
y
te
m
p
.
3
.
D
e
v
ic
e
s
re
q
u
ir
e
b
a
k
in
g
,
b
e
fo
re
m
o
u
n
ti
n
g
,
if:
B
a
g
s
e
a
l
d
a
te
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l 1
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
2
a
4
.
If
b
a
k
in
g
is
r
e
q
u
ir
e
d
,
b
) 2
a
o
r
2
b
is
n
o
t
m
e
t.
D
a
te
a
n
d
tim
e
o
p
e
n
e
d
:
re
fe
re
n
c
e
IP
C
/J
E
D
E
C
J
-S
T
D
-0
3
3
fo
r
b
a
k
e
p
ro
c
e
d
u
re
.
F
lo
o
r
ti
m
e
s
e
e
b
e
lo
w
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
la
b
e
l
F
lo
o
r
ti
m
e
>
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r t
im
e
1
Y
e
a
r
F
lo
o
r
ti
m
e
4
W
e
e
k
s
1
0
%
R
H
.
_
<
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
4
M
o
is
tu
re
L
e
v
e
l
5
˚C
).
O
P
T
O
S
E
M
IC
O
N
D
U
C
T
O
R
S
M
O
IS
T
U
R
E
S
E
N
S
IT
IV
E
T
h
is
b
ag
c
o
n
ta
in
s
C
A
U
T
IO
N
F
lo
o
r
ti
m
e
7
2
H
o
u
rs
F
lo
o
r
tim
e
4
8
H
o
u
rs
F
lo
o
r
ti
m
e
2
4
H
o
u
rs
3
0
˚C
/6
0
%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
,
s
e
e
b
a
r
c
o
d
e
l
a
b
e
l
OHA02044
Packing
Sealing label
Barcode label
M
o
is
tu
re
L
eve
l 3
Flo
or
tim
e
1
68
H
ou
rs
M
oisture
L
e
vel
6
F
loor
tim
e
6
H
our
s
a
) H
um
id
ity
Indicator
C
ard
is
>
1
0%
w
hen
read
a
t 23
˚C
±
5
˚C
, o
r
reflow
, va
por-p
ha
se
re
flo
w,
or
e
quivalent
proc
essing
(p
ea
k
pac
ka
ge
2.
A
fter
this
b
ag
is
o
pene
d
, de
vice
s
th
at
w
ill
be
s
ub
jected
to
infrared
1.
S
helf
life
in
sea
le
d
bag
: 24
m
o
nths
a
t <
4
0
˚
C
and
<
90
%
re
la
tive
h
um
idity
(RH
).
M
o
is
tu
re
L
e
vel
5a
a
t facto
ry
cond
itio
n
s
of
(if
bla
nk
, s
ea
l date
is
ide
ntical
w
ith
d
ate
cod
e).
a
) M
o
un
te
d
w
ithin
b
) S
to
re
d
at
body
te
m
p.
3
. D
evices
re
quire
b
akin
g,
before
m
oun
tin
g,
if:
Ba
g
s
ea
l da
te
M
o
is
ture
Le
vel
1
M
ois
ture
L
evel
2
M
oisture
Le
vel
2a
4.
If
ba
king
is
req
uired
,
b
) 2a
o
r 2b
is
n
ot
m
et.
D
a
te
and
tim
e
op
ened
:
reference
IP
C
/JE
D
EC
J
-S
TD
-0
33
for
b
a
ke
pro
cedur
e.
F
loor
tim
e
s
ee
be
lo
w
If
b
lank
, se
e
bar
co
de
lab
el
Flo
or
tim
e
>
1
Y
ea
r
Flo
or
tim
e
1
Y
e
ar
Flo
or
tim
e
4
W
ee
ks
1
0%
R
H.
_
<
M
o
isture
Lev
el
4
M
o
isture
L
evel
5
˚C
).
OP
TO
SEM
IC
ONDU
CT
OR
S
M
O
ISTU
RE
SE
NS
ITIV
E
Th
is
b
ag
contains
C
A
U
T
IO
N
Flo
or
tim
e
72
H
o
urs
Flo
or
tim
e
48
H
o
urs
F
loor
tim
e
2
4
H
ours
3
0
˚C
/6
0%
R
H
.
_
<
L
E
V
E
L
If
b
la
n
k
, s
e
e
b
a
r
co
d
e
la
b
e
l
Barcode label



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com