Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LGA67K Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LGA67K
Description  Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGA67K Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LGA67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGA67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
2007-10-09
2
LG A67K, LP A67K
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt und
Farbe geliefert. Z.B.: LG A67K-G2J1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen G2, H1, H2 oder
J1 enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LG A67K-G2J1-24 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-2, -3 oder -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LG A67K-G2J1-24 means that only one group G2, H1, H2 or J1 will be shippable for any one reel and color.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be
shipped on any one reel. E.g. LG A67K-G2J1-24 means that only 1 wavelength group -2, -3 oder -4 will be shippable.
In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
IF = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 2 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LG A67K-H2K1-24
LG A67K-G2K1-24
green
3.55 ... 9.00
2.24 ... 9.00
19 (typ.)
17 (typ.)
Q65110A2290
Q65110A2291
LP A67K-E1F2-25
LP A67K-F1G2-25
LP A67K-E1G2-25
pure green
0.71 ... 1.80
1.12 ... 2.80
0.71 ... 2.80
4 (typ.)
6 (typ.)
5 (typ.)
Q65110A2292
Q65110A2293
Q65110A2294
Vergleichstabelle für 10 mA
Correllation Table for 10 mA
Typ
Type
IF = 2 mA
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1)
Seite 15
Luminous
Intensity
1) page 15
IF = 2 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
2)
Seite 15
Luminous
Intensity
2) page 15
IF = 10 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2)
Seite 15
Luminous
Flux
2) page 15
IF = 10 mA
Φ
V (mlm)
LG A67K-H2K1-24
LG A67K-G2K1-24
green
3.55 ... 9.00
2.24 ... 9.00
42 (typ.)
37 (typ.
125 (typ.)
110 (typ.
LP A67K-E1F2-25
LP A67K-F1G2-25
LP A67K-E1G2-25
pure green
0.71 ... 1.80
1.12 ... 2.80
0.71 ... 2.80
8 (typ.)
13 (typ.)
12 (typ.
25 (typ.)
40 (typ.)
35 (typ.
Siehe auch Grafik auch Seite 7 / see also graph on page 7
⇒
⇒



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com