Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LPA67K Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LPA67K
Description  Hyper SIDELED Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LPA67K Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LPA67K Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LPA67K Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
LG A67K, LP A67K
Hyper SIDELED
®
Hyper-Bright Low Current LED
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Released
2007-10-09
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbloser
klarer Verguss
• Besonderheit des Bauteils: Abstrahlung
parallel zur Platine, deshalb ideal zur
Einkopplung in Lichtleiter
• Wellenlänge: 570 nm (grün),
560 nm (pure green)
• Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°)
• Technologie: InGaAlP
• optischer Wirkungsgrad: 4 lm/W (grün),
1,2 lm/W (pure green)
• Gruppierungsparameter: Lichtstärke,
Wellenlänge
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: IR Reflow Löten und
Wellenlöten (TTW)
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
• Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle,
ø330 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach
JESD22-A114-D
Anwendungen
• optischer Indikator
• Einkopplung in Lichtleiter
• Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten,
Displays, Werbebeleuchtung)
• Innenbeleuchtung im Automobilbereich
(z.B. Instrumentenbeleuchtung)
• Markierungsbeleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten
Features
• package: white SMT package, colorless clear
resin
• feature of the device: radiation direction
parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in
light guides
• wavelength: 570 nm (green),
560 nm (pure green)
• viewing angle: Lambertian Emitter (120°)
• technology: InGaAlP
• optical efficiency: 4 lm/W (green),
1.2 lm/W (pure green)
• grouping parameter: luminous intensity,
wavelength
• assembly methods: suitable for all
SMT assembly methods
• soldering methods: IR reflow soldering and
TTW soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
• taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø330 mm
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to
JESD22-A114-D
Applications
• optical indicators
• coupling into light guides
• backlighting (LCD, switches, keys, displays,
illuminated advertising)
• interior automotive lighting
(e.g. dashboard backlighting)
• marker lights
• signal and symbol luminaire


Similar Part No. - LPA67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LPA67K-E1F2-25 OSRAM-LPA67K-E1F2-25 Datasheet
349Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPA67K-E1G2-25 OSRAM-LPA67K-E1G2-25 Datasheet
349Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPA67K-F1G2-25 OSRAM-LPA67K-F1G2-25 Datasheet
349Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results

Similar Description - LPA67K

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LWQ183 OSRAM-LWQ183 Datasheet
559Kb / 16P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGL29K OSRAM-LGL29K Datasheet
225Kb / 14P
SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LPL296 OSRAM-LPL296 Datasheet
496Kb / 14P
SmartLED짰 Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSL29K OSRAM-LSL29K Datasheet
228Kb / 14P
SmartLED짰 0603 Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWV18C OSRAM-LWV18C Datasheet
582Kb / 15P
FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWV28G OSRAM-LWV28G Datasheet
610Kb / 16P
FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A1900 OSRAM-Q65110A1900 Datasheet
366Kb / 15P
Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LOR976-PS-1 OSRAM-LOR976-PS-1 Datasheet
406Kb / 14P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LYR976-Z OSRAM-LYR976-Z Datasheet
487Kb / 14P
Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Q65110A2290 OSRAM-Q65110A2290 Datasheet
349Kb / 15P
Hyper-Bright Low Current LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com