Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

230708 Datasheet(PDF) 1 Page - Mader GmbH & Co. KG

Part # 230708
Description  Gewindeverschraubungen aus Messing vernickelt
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MADER [Mader GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.mader.eu/
Logo MADER - Mader GmbH & Co. KG

230708 Datasheet(HTML) 1 Page - Mader GmbH & Co. KG

  230708 Datasheet HTML 1Page - Mader GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
630 www.mader.eu
5
4
3
1
2
6
4
Gewindeverschraubungen aus Messing vernickelt
Verbindungstechnik
Doppelnippel aus Messing vernickelt mit zylindrischem Außengewinde
Betriebsdruck:
-0,95 – 25 bar
Temperaturbereich:
-20 °C bis +120 °C
Werkstoff:
Messing vernickelt
Anschluss
L1
L2
L3
SW
Artikel-Nr. €/Stück
PG
M 5 a - M 5 a
11,5
4
4
8
254640
0,51
252
M 5 a - G 1/8 a
14,5
4
6
14
254653
0,83
252
G 1/8 a - G 1/8 a
16,5
6
6
14
254641
0,75
252
G 1/8 a - G 1/4 a
19
6
8
17
254654
1,06
252
G 1/8 a - G 3/8 a
20
6
9
19
254655
1,20
252
G 1/4 a - G 1/4 a
21
8
8
17
254642
1,06
252
G 1/4 a - G 3/8 a
22
8
9
19
254656
1,25
252
G 1/4 a - G 1/2 a
23,5
8
10
24
254657
2,05
252
G 3/8 a - G 3/8 a
23
9
9
19
254643
1,43
252
G 3/8 a - G 1/2 a
24,5
9
10
24
254658
2,20
252
G 3/8 a - G 3/4 a
24
9
10
27
258377
4,48
999
G 1/2 a - G 1/2 a
25,5
10
10
24
254644
2,31
252
G 1/2 a - G 3/4 a
27,5
10
12
30
254659
3,98
252
G 3/4 a - G 3/4 a
30
12
12
26
258367
3,62
252
G 3/4 a - G 1 a
35
15
12
41
258378
7,60
252
G 1 a - G 1 a
34
14
14
37
258368
6,23
252
Doppelnippel aus Messing vernickelt mit konischem Außengewinde
Betriebsdruck:
-0,95 – 25 bar
Temperaturbereich:
-20 °C bis +120 °C
Werkstoff:
Messing vernickelt
Anschluss
L1
L2
L3
SW
Artikel-Nr. €/Stück
PG
R 1/8 a - R 1/8 a
19,5
7,5
7,5
12
254636
0,62
252
R 1/8 a - R 1/4 a
23,5
7,5
11
14
230703
0,94
252
R 1/8 a - R 3/8 a
24
7,5
11,5
17
230704
1,20
252
R 1/8 a - R 1/2 a
27
7,5
14
22
230705
2,20
252
R 1/4 a - R 1/4 a
27
11
11
14
247211
0,88
252
R 1/4 a - R 3/8 a
27,5
11
11,5
17
230706
1,20
252
R 1/4 a - R 1/2 a
30,5
11
14
22
230707
1,88
252
R 3/8 a - R 3/8 a
28
11,5
11,5
17
254637
1,25
252
R 3/8 a - R 1/2 a
31
11,5
14
22
230708
1,94
252
R 1/2 a - R 1/2 a
33,5
14
14
22
254638
1,99
252
R 1/2 a - R 3/4 a
37,5
14
16,5
27
230709
3,56
252
R 3/4 a - R 1 a
44
16,5
19
34
230710
7,43
252
Doppelnippel aus Messing vernickelt mit konischem Außengewinde, lösbar
Betriebsdruck:
-0,95 – 25 bar
Temperaturbereich:
-20 °C bis +120 °C
Werkstoff:
Messing vernickelt
Anschluss
L1
L2
L3
SW1
SW2
SW3
DN
Artikel-Nr. €/Stück
PG
R 1/8 a - R 1/8 a
27
7
7
15
5
5
5,3
230755
n.m.l.**
R 1/4 a - R 1/4 a
34
9,5
11
19
6
6
6,3
230756
n.m.l.**
R 3/8 a - R 3/8 a
36
11
11
22
8
8
8,5
230757
n.m.l.**
R 1/2 a - R 1/2 a
44
14
14
27
12
12
13
230758
n.m.l.**
R 3/4 a - R 3/4 a
52
14
15
36
14
14
15
230759
n.m.l.**
R 1 a - R 1 a
65
19
19
46
19
19
20
230760
n.m.l.**
**Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar.


Similar Part No. - 230708

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
2307 ETC-2307 Datasheet
185Kb / 3P
MICROWAVE CW BIPOLAR
logo
GHz Technology
2307 GHZTECH-2307 Datasheet
271Kb / 4P
7.0 Watts - 20 Volts, Class C Microwave 2300 MHz
logo
3M Electronics
2307 3M-2307 Datasheet
131Kb / 5P
3M??Masking Tape 2307
logo
Festo Corporation.
2307 FESTO-2307 Datasheet
101Kb / 1P
Pneumatic muffler
logo
Heyco.
2307 HEYCO-2307 Datasheet
116Kb / 1P
Nylon Hose Clamps
More results

Similar Description - 230708

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
PHOENIX CONTACT
35356 PHOENIX-35356 Datasheet
106Kb / 2P
Auszug aus dem Online-Katalog
logo
Wall Industries,Inc.
WMIPEM1036 WALL-WMIPEM1036 Datasheet
117Kb / 4P
15 - 36 Watts 100-240VAC Input Voltage Range US, EU, UK, and AUS Interchangeable Plugs Available
logo
Mean Well Enterprises C...
YP35 MEANWELL-YP35 Datasheet
104Kb / 1P
AC power cord with AUS 3 Pin plug and IEC320?륝13 plug
logo
HARTING Technology Grou...
09-12-008-0303 HARTING-09-12-008-0303 Datasheet
473Kb / 2P
Han Q 8/0-agg vernickelt
logo
Schneider Electric
ZBY9260 SCHNEIDER-ZBY9260 Datasheet
119Kb / 2P
Marked legend, Harmony XB4, Harmony XB5, 횠 60 for emergency switching off, NOT AUS /logo ISO13850
Nov 8, 2021
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com