Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LCWG6SP Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LCWG6SP
Description  Advanced Power TOPLED Enhanced optical Power LED
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWG6SP Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LCWG6SP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWG6SP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 18 page
background image
2007-08-09
2
LCW G6SP
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt
geliefert. Z.B.: LCW G6SP-CAEA-H3K5-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen CA, CB, DA,
DB oder EA enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LCW G6SP-CAEA-H3K5-1 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Farbortgruppen
-H3, -H4, H5, J3, J4, J5, K3, K4 oder -K5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for
explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g.
LCW G6SP-CAEA-H3K5-1 means that only one group CA, CB, DA, DB or EA will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity
coordinate groups will be shipped on any one reel. E.g. LCW G6SP-CAEA-H3K5-1 means that only 1 chromaticity
coordinate group
-H3, -H4, H5, J3, J4, J5, K3, K4 or -K5 will be shippable.
In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Lichtstärke
1) Seite 18
Luminous
Intensity
1) page 18
IF = 140 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 18
Luminous Flux
2) page 18
IF = 140 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LCW G6SP-CAEA-H3K5
warm white
2800 ... 9000
17700 (typ.)
Q65110A5912
LCW G6SP-CAEA-L3M5
warm white
2800 ... 9000
17700 (typ.)
Q65110A5913
LCW G6SP-BBEA-N3P5
warm white
2240 ... 9000
16800 (typ.)
Q65110A5914
LCW G6SP-BBEA-Q3R5
warm white
2240 ... 9000
16800 (typ.)
Q65110A5915
Vergleichstabelle für 200 mA
Correllation Table for 200 mA
Typ
Type
IF = 140 mA
Lichtstärke
1) Seite 17
Luminous
Intensity
1) page 17
IF = 140 mA
IV (mcd)
Lichtstärke
2) Seite 17
Luminous
Intensity
2) page 17
IF = 200 mA
IV (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 17
Luminous
Flux
2) page 17
IF = 200 mA
Φ
V (mlm)
LCW G6SP-BBEA-xxxx
2240 ... 9000
=>
8030 (typ.)
24090 (typ.)
Siehe auch Grafik auch Seite 9 / see also graph on page 9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com