Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

BPW33 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # BPW33
Description  Silizium-Fotodiode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

BPW33 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  BPW33 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH BPW33 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH BPW33 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH BPW33 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH BPW33 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
BPW 33
Silizium-Fotodiode
Silicon Photodiode
2001-02-21
1
Wesentliche Merkmale
• Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich
von 350 nm bis 1100 nm
• Sperrstromarm (typ. 20 pA)
• DIL-Plastikbauform mit hoher Packungsdichte
Anwendungen
• Belichtungsmesser
• Farbanalyse
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
BPW 33
Q62702-P76
Features
• Especially suitable for applications from
350 nm to 1100 nm
• Low reverse current (typ. 20 pA)
• DIL plastic package with high packing density
Applications
• Exposure meters
• Color analysis


Similar Part No. - BPW33

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BPW33 SIEMENS-BPW33 Datasheet
30Kb / 4P
Silizium-Fotodiode, Silicon Photodiode
More results

Similar Description - BPW33

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
BP104F SIEMENS-BP104F Datasheet
38Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW33 SIEMENS-BPW33 Datasheet
30Kb / 4P
Silizium-Fotodiode, Silicon Photodiode
BPW34F SIEMENS-BPW34F Datasheet
42Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPW34FA SIEMENS-BPW34FA Datasheet
48Kb / 5P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
BPX90 SIEMENS-BPX90 Datasheet
240Kb / 5P
Silizium-Fotodiode Silicon Photodiode
SFH2030 SIEMENS-SFH2030 Datasheet
199Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH217 SIEMENS-SFH217 Datasheet
152Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
SFH235FA SIEMENS-SFH235FA Datasheet
85Kb / 4P
Silizium-PIN-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
logo
OSRAM GmbH
BP104F OSRAM-BP104F_01 Datasheet
129Kb / 6P
Silizium-Pin-Fotodiode mit Tageslichtsperrfilter
KOM2125 OSRAM-KOM2125_01 Datasheet
195Kb / 5P
2fach-Silizium-PIN Fotodiode in SMT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com