Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT6X1X Datasheet(PDF) 84 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Part # HT6X1X
Description  HT6X1X User Manual
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HITREND [Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.]
Direct Link  https://www.hitrendtech.com/
Logo HITREND - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

HT6X1X Datasheet(HTML) 84 Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Back Button HT6X1X Datasheet HTML 80Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 81Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 82Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 83Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 84Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 85Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 86Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 87Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. HT6X1X Datasheet HTML 88Page - Hi-trend Technology (Shanghai) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 161 page
background image
HT6X1X 用户手册
版权归钜泉光电科技(上海)股份有限公司所有
http://www.hitrendtech.com
Page84 of 161
Rev1.9
10.4
7816 接收和发送
10.4.1 7816 数据发送
对数据缓冲寄存器SBUF3/4进行写操作即可以启动一次发送数据流程,该流程包括几个步骤。
1. 发送起始位(0);
(第 1ETU)
2. 发送 8bit 数据位;
(第 2-9ETU)
3. 发送 1bit 校验位;
(第 10ETU)
4. 读取接收到的 CKACK 信号;
如果 CKACK=0,TX_PAR 置为“1”,如果 CKACK=1,TX_PAR
置为“0”;
(第 11ETU)
5.
处于发送等待状态,2 个 ETU;
6.
此时一个数据帧发送完成, SDIF=“1”,如果 SDIE=1,则此状态结束时,产生发送中
断。
如果 CKACK=1,或禁止自动重发(AUTOTXEN =0),则 UART 接口回到 IDLE 状态。
如果 CKACK=0,且使能自动重发(AUTOTXEN =1),则 UART 接口进入重发等待状态。
10.4.2 7816 数据接收
在IDLE状态下,如果在接收端口(IO)上检测到下降沿,即启动一次接收数据流程。该流程包括几
个步骤,每一步均需要一个或者几个ETU。
1. 接收起始位(0);
(第1ETU)
2. 接收 8bit 数据位;
(第2-9ETU)
3. 接收 1bit 校验位;
(第10ETU)
4. 向发送端发送 CKACK 信号。如果校验正确,或者禁止自动重收(AUTORXEN =0)
,则发
送 1,否则发送 0。(CKACK 的宽度,可以通过 ACKLEN[1:0]来配置)
5. 此状态结束时,回到 IDLE 状态,产生接收中断。在中断中判断,如果校验正确,读取接
收SBUF中的数据。(在接收的过程中,如果程序有对SBUF3/4写入的动作,该写入是无效的,
需要等待)
10.4.3 7816 通讯示意图
校验位
AUTORXEN
7816IO
正确
“0”禁止自动重收
“1”
正确
“1”使能自动重收
“1”
错误
“0”
“0”
错误
“1”
“0”



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com