Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VN750PT Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

Part # VN750PT
Description  High-side driver
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN750PT Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  VN750PT Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN750PT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 46 page
background image
Contents
VN750
2/46
Doc ID 6942 Rev. 4
Contents
1
Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2
Electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2
Thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.4
Electrical characteristics curves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5
GND protection network against reverse battery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.1
Solution 1: resistor in the ground line (RGND only) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.2
Solution 2: diode (DGND) in the ground line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.6
Load dump protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.7
MCU I/Os protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.8
Open-load detection in Off-state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.9
SO-8 maximum demagnetization energy (VCC = 13.5V) . . . . . . . . . . . . . 22
2.10
PPAK/P2PAK maximum demagnetization energy (VCC = 13.5V) . . . . . . 23
3
Package and PCB thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1
SO-8 thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2
P2PAK thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3
PPAK thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
Package and packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.1
ECOPACK® packages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2
SO-8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3
PENTAWATT mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.4
P2PAK mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.5
PPAK mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.6
SO-8 packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.7
PENTAWATT packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.8
P2PAK packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.9
PPAK packing information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com