Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TDA7801PD Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # TDA7801PD
Description  Digital input quad power amplifier with built-in diagnostics features
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7801PD Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  TDA7801PD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TDA7801PD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 48 page
background image
DocID022674 Rev 4
3/48
TDA7801
Contents
6.11
Under-voltage threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.11.1
Supply voltage auto-mute threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.11.2
Digital mute disabling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.11.3
Power-on reset threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.12
Fast mute features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7I2S bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.1
Interface timings requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
7.2
Group delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8I2C bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.1
Writing procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.2
Reading procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.3
Data validity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.4
Start and stop conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.5
Byte format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.6
Acknowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
9I2C registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.1
IB0-Addr:"00000" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.2
IB1-Addr:"00001" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9.3
IB2-Addr:"00010" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9.4
IB3-Addr:"00011" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.5
IB4-Addr:"00100" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.6
DB0-Addr:"10000" - Channel 1 (left front) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.7
DB1-Addr:"10001" - Channel 2 (left rear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9.8
DB2-Addr:"10010"" - Channel 3 (right front) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
9.9
DB3-Addr:"10011" - Channel 4 (right rear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
9.10
DB4-Addr:"10100" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
10
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
11
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com