Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

FM-RX2-433A-3V Datasheet(PDF) 3 Page - rfsolutions.ltd

Part # FM-RX2-433A-3V
Description  FM TRANSMITTER & RECEIVER MODULES. (2ND GENERATION)
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RFSOLUTIONS [rfsolutions.ltd]
Direct Link  http://www.rfsolutions.co.uk
Logo RFSOLUTIONS - rfsolutions.ltd

FM-RX2-433A-3V Datasheet(HTML) 3 Page - rfsolutions.ltd

  FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 1Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 2Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 3Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 4Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 5Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 6Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 7Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 8Page - rfsolutions.ltd FM-RX2-433A-3V Datasheet HTML 9Page - rfsolutions.ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
DS000022
Rev D
July ‘99
©1999 REG No 277 4001, ENGLAND.
Page 3
FM TRANSMITTER & RECEIVER
FM-TX2-XXX
MODULES. (2ND GENERATION)
FM-RX2-XXX
RX2 receiver:
P
Piin
n d
deessccrriip
pttiioon
n
R
RF
F iin
n
((p
piin
n 11))
5
500Ω
Ω R
RF
F iin
np
pu
utt ffrroom
m tth
hee aan
ntteen
nn
naa,,
iitt iiss D
DC
C iissoollaattee iin
ntteerrn
naallllyy.. ((sseeee
a
an
ntteen
nn
naa sseeccttiioon
n ooff R
RX
X22
a
ap
pp
plliiccaattiioon
nss n
noottee ffoorr ssu
uggggeesstteed
d
a
an
ntteen
nn
naa//ffeeeed
dss))..
R
RF
F G
GN
ND
D
((p
piin
n 22))
R
RF
F ggrroou
un
nd
d p
piin
n,, iin
ntteerrn
naallllyy
ccoon
nn
neecctteed
d ttoo tth
hee m
mood
du
ullee ssccrreeeen
n
a
an
nd
d p
piin
n 44 ((00V
V)).. T
Th
hiiss p
piin
n ssh
hoou
ulld
d
b
bee ccoon
nn
neecctteed
d ttoo tth
hee R
RF
F rreettu
urrn
n
p
paatth
h ((ee..gg.. ccooaaxx bbrraaiid
d,, m
maaiin
n P
PC
CB
B
ggrroou
un
nd
d p
pllaan
nee eettcc..))
C
CD
D
((p
piin
n 33))
T
Th
hee C
Caarrrriieerr D
Deetteecctt m
maayy bbee u
usseed
d ttoo d
drriivvee aan
n eexxtteerrn
naall P
PN
NP
P ttrraan
nssiissttoorr ttoo oobbttaaiin
n aa llooggiicc
lleevveell cca
arrrriieerr d
deetteecctt ssiiggn
naall,, sseeee tteesstt cciirrccu
uiitt // aap
pp
plliiccaattiioon
nss n
noottee.. IIff n
noott rreeqqu
uiirreed
d iitt ssh
hoou
ulld
d
b
bee ccoon
nn
neecctteed
d ttoo p
piin
n 55 ((V
Vcccc))..
0
0v
vo
olltt
((p
piin
n 44))
S
Su
up
pp
pllyy ggrroou
un
nd
d ccoon
nn
neeccttiioon
n,, ccoon
nn
neecctteed
d ttoo p
piin
n 11 aan
nd
d ssccrreeeen
n..
V
Vcccc
((p
piin
n 55))
+
+vvee ssu
up
pp
pllyy p
piin
n.. +
+33..00V
V ttoo +
+66..00V
V @
@ <
<1177m
mA
A .. T
Th
hee ssu
up
pp
pllyy m
mu
usstt bbee cclleeaan
n <
< 22m
mV
VPP--PP rriip
pp
pllee.. A
A
1
100µµF
F d
dee--ccoou
up
plliin
ngg ccaap
paacciittoorr aan
nd
d 1100Ω
Ω sseerriieess rreessiissttoorr iiss rreeccoom
mm
meen
nd
deed
d iiff aa cclleeaan
n ssu
up
pp
pllyy iiss
n
noott aavvaaiillaabbllee..
A
AF
F
((p
piin
n 66))
T
Th
hiiss iiss aa bbu
uffffeerreed
d aan
nd
d ffiilltteerreed
d aan
naallooggu
uee oou
uttp
pu
utt ffrroom
m tth
hee F
FM
M d
deem
mood
du
ullaattoorr.. IItt h
haass aa
sstta
an
nd
diin
ngg D
DC
C bbiiaass ooff 11..22V
V aan
nd
d 440000m
mV
V PP--PP bbaassee bbaan
nd
d ssiiggn
naall.. IItt iiss u
usseeffu
ull aass aa tteesstt p
pooiin
ntt oorr
ttoo d
drriivvee lliin
neeaarr d
deeccood
deerrss.. L
Looaad
d iim
mp
peed
daan
nccee ssh
hoou
ulld
d bbee >
> 22k
kΩ
Ω aan
nd
d <
< 110000p
pF
F..
R
RX
XD
D
((p
piin
n 77))
T
Th
hiiss d
diiggiittaall oou
uttp
pu
utt ffrroom
m tth
hee iin
ntteerrn
naall d
daattaa sslliicceerr iiss aa ssqqu
uaarreed
d vveerrssiioon
n ooff tth
hee ssiiggn
naall oon
n
p
piin
n 66 ((A
AF
F)).. IItt m
maayy bbee u
usseed
d ttoo d
drriivvee eexxtteerrn
naall d
deeccood
deerrss.. T
Th
hee d
daattaa iiss ttrru
uee d
daattaa,, ii..ee.. aass ffeed
d
ttoo tth
hee ttrraan
nssm
miitttteerr.. L
Looaad
d iim
mp
peed
daan
nccee ssh
hoou
ulld
d bbee >
> 11k
kΩ
Ω aan
nd
d <
< 11n
nF
F
ffiigg.. 3
3:: R
RX
X22 bblloocckk d
diia
aggrra
am
m
ffiigg.. 4
4:: p
ph
hyyssiicca
all d
diim
meen
nssiioon
nss



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com