Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP405BC Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # IP405BC
Description  IP405 Series
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

IP405BC Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  IP405BC Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
IP405シリーズ
IP405シリーズ
IP405シリーズ
IP405シリーズ
IP305型を小型化した商品です。
温度又は電流で動作する過昇防止の安全器です。
主にバッテリーや直流電源で使用されます。
金属ケースと樹脂ケースを選択頂けます。
モ
デ
ル
名
モ
デ
ル
名
モ
デ
ル
名
モ
デ
ル
名
I
P
4
0
5
A
I
P
4
0
5
A
I
P
4
0
5
A
I
P
4
0
5
A
I
P
4
0
5
B
I
P
4
0
5
B
I
P
4
0
5
B
I
P
4
0
5
B
ISUZU THERMOSTAT
ISUZU THERMOSTAT
ISUZU THERMOSTAT
ISUZU THERMOSTAT
series
series
series
series
外
外
外
外
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
形
形
形
形
IP405A
IP405A
IP405A
IP405A
IP405B
IP405B
IP405B
IP405B
IP405BC-B
IP405BC-B
IP405BC-B
IP405BC-B (端子タイプ)
IP405BC-B
IP405BC-B
IP405BC-B
IP405BC-B (Ni板タイプ)
認
証
規
格
認
証
規
格
認
証
規
格
認
証
規
格
C
-
U
L
(
D
C
)
C
-
U
L
(
D
C
)
C
-
U
L
(
D
C
)
C
M
J
登
録
(
A
C
)
注:作動温度の測定は1℃/分の温度勾配にて温度分布の均一化された恒温槽内で行う
AC
125V
,
3A
(50℃以下)
D
C1
2
V
,
6
A
/
D
C
2
4
V
,
3
A
C
-
U
L
C
-
U
L
C
-
U
L
C
-
U
L
温
度
公
差
温
度
公
差
温
度
公
差
温
度
公
差
O
N
-
O
F
F差
O
N
-
O
F
F差
O
N
-
O
F
F差
O
N
-
O
F
F差
6
℃
以
上
6
℃
以
上
(
動作温度60℃以下は別途ご相談
)
6
℃
以
上
100℃までは動作温度±5℃ 105℃以上は動作温度±5%
[5,000回]
[30,000回]
リ
ー
ド
線
タ
イ
プ
端子タイプ又はNi板タイプ
動
作
温
度
範
囲
動
作
温
度
範
囲
動
作
温
度
範
囲
動
作
温
度
範
囲
6
0
~
1
2
5
℃
(
5℃刻み
)
2
0
~
1
2
5
℃
(
5℃刻み
)
6
0
~
1
2
5
℃
(
5℃刻み
)
電気定格
電気定格
電気定格
電気定格
[開閉数]
[開閉数]
[開閉数]
[開閉数]
CMJ登録
CMJ登録
CMJ登録
CMJ登録
形
状
形
状
形
状
形
状
金
属
ケ
ー
ス
樹
脂
ケ
ー
ス
樹
脂
ケ
ー
ス
リ
ー
ド
線
タ
イ
プ
I
P
4
0
5
B
C
-
B
I
P
4
0
5
B
C
-
B
I
P
4
0
5
B
C
-
B
I
P
4
0
5
B
C
-
B


Similar Part No. - IP405BC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
IP405 ETC1-IP405 Datasheet
217Kb / 1P
IP405
logo
NXP Semiconductors
IP4052CX20LF.135 NXP-IP4052CX20LF.135 Datasheet
4Mb / 68P
Diodes, protection and signal conditioning devices, bipolar transistors, MOSFETs, thyristors
2011
IP4056CX8 PHILIPS-IP4056CX8 Datasheet
219Kb / 4P
Discontinuation Notification
05-Jul-2011
IP4059CX5 NXP-IP4059CX5 Datasheet
97Kb / 9P
Integrated USB 2.0 and USB OTG ESD protection to IEC 61000-4-2 level 4
Rev. 1-15 September 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
IP4059CX5 NEXPERIA-IP4059CX5 Datasheet
329Kb / 10P
Integrated USB 2.0 and USB OTG ESD protection to IEC 61000-4-2 level 4
Rev. 1 - 15 September 2011
More results

Similar Description - IP405BC

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
IP405 ETC1-IP405 Datasheet
217Kb / 1P
IP405
logo
Hamamatsu Corporation
C10507-11_ETC_KACC1142E07 HAMAMATSU-C10507-11_ETC_KACC1142E07 Datasheet
898Kb / 9P
C10507-11 series C10751 series
logo
Texas Instruments
BQ29330DBTRG4 TI-BQ29330DBTRG4 Datasheet
1Mb / 29P
2-SERIES, 3-SERIES, AND 4-SERIES CELL LITHIUM-ION
BQ40Z50 TI1-BQ40Z50 Datasheet
943Kb / 30P
1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
Fairchild Semiconductor
FOD617CSD FAIRCHILD-FOD617CSD Datasheet
723Kb / 12P
FOD814 Series, FOD817 Series FOD814 Series, FOD817 Series Phototransistor Optocouplers
logo
List of Unclassifed Man...
F-CBS-F2 ETC2-F-CBS-F2 Datasheet
45Kb / 1P
Heat sink is prepared in TUNS100 series, CBS series, DHS200 series and DHS250 series.
logo
Extech Instruments Corp...
MA435T EXTECH-MA435T Datasheet
364Kb / 1P
MA430 Series 400A MA430 Series 400A
logo
Riedon Powertron
101-500RB RIEDON-101-500RB Datasheet
318Kb / 2P
100 Series / SM Series / PC Series
logo
Texas Instruments
BQ40Z50-R2 TI1-BQ40Z50-R2 Datasheet
1Mb / 51P
1-Series, 2-Series, 3-Series, and 4-Series Li-Ion Battery Pack Manager
logo
Littelfuse
SPFR LITTELFUSE-SPFR Datasheet
547Kb / 1P
SPFR Series and SPFRHV Series
Rev: 071013
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com