Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HC89F0332 Datasheet(PDF) 21 Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD

Part # HC89F0332
Description  ADC type FLASH microcontroller
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLYCHIP [Shanghai holychip Electronics Co., LTD]
Direct Link  https://www.holychip.cn
Logo HOLYCHIP - Shanghai holychip Electronics Co., LTD

HC89F0332 Datasheet(HTML) 21 Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD

Back Button HC89F0332 Datasheet HTML 17Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 18Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 19Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 20Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 21Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 22Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 23Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 24Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 25Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 161 page
background image
HC89F0332/0322/0312
21
3.1.3.1.1
外部复位使能 ERST_ENB
位编号
7
6
5
4
3
2
1
0
位符号
-
ERST0_ENB
位编号
位符号
说明
7-1
-
保留位
0
ERST0_ENB
复位引脚使能位
0:外部 RST 输入
1:P2.7 为 GPIO
3.1.3.1.2
复位重读 OPTION 后等待时间 WAIT_TS
位编号
7
6
5
4
3
2
1
0
位符号
-
-
-
-
-
-
WAIT_TS
位编号
位符号
说明
7-2
-
保留位
1-0
WAIT_TS
复位重读
option 后等待时间选择位
00:8ms
01:4ms
11:16ms
3.1.3.1.3
BOR 检测电压选择 BORVS
位编号
7
6
5
4
3
2
1
0
位符号
-
-
-
-
-
BORVS
位编号
位符号
说明
7-3
-
保留位
2-0
BORVS
BOR 检测电压点选择位
011:2.6V
100:3.0V
101:3.6V
110:3.9V
111:4.2V
其他:保留位
3.1.4 FLASH IAP 操作
HC89F0332/0322/0312 的 FLASH 一共有 16 个扇区,
512 个字节为一个扇区,2*512 Bytes = 1K Bytes
为一页,
1K Bytes*4 = 4KBytes 为一块。
IAP 写之前必须先进行一次擦除操作,IAP 一次擦除一个扇区(512 字节),IAP 擦除时的地址寄
存器可以是扇区里的任意地址。
IAP 写是单字节写,每次写一个字节。
IAP 擦除一个扇区的时间是 2ms,IAP 写一个字节的时间是 130μs 。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com