Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HT8693B Datasheet(PDF) 3 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8693B
Description  10W Anti-Clipping Mono Class D Audio Amplifier
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8693B Datasheet(HTML) 3 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT8693B Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 4Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 5Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 6Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 7Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 8Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 9Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
HT8693
单声道音频功放
版权所有
©2016, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-3-
08/2016 – V1.02
 订购信息
H
T
8
6
9
3
XX
产品型号
封装形式
顶面标记
工作温度范围
包装和供货形式
HT8693SP
SOP8L-PP
HT8693SP
UVWXYZ *2
-40℃~85℃
(扩展工业级)
管装
100片/管
HT8693BSP
SOP8L-PP
HT8693BSP
UVWXYZ *2
-40℃~85℃
(扩展工业级)
管装
100片/管
注
2:WXYZ/UVWXYZ为内部生产跟踪随机编码。
注
3:除特殊说明外,以下页面的数据内容均针对SOP8L-PP封装形式的HT8693型号产品。
 电气特性
 极限工作条件*1
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压范围
VDD
-0.3
9.3
V
输入信号电压范围
(IN+, IN-)
VIN
VSS-0.6
VDD+0.6
V
输入信号电压范围
(除IN+, IN-外)
VIN
VSS-0.3
VDD+0.3
V
工作环境温度范围
TA
-40
85
℃
工作结温范围
TJ
-40
150
℃
储存温度
TSTG
-50
150
℃
注
1: 为保证器件可靠性和寿命,以上绝对最大额定值不能超过。否则,芯片可能立即造成永久性损坏或者其可靠性大大恶化。若输入端电压
在可能超过
VDD/GND的应用环境中使用,推荐使用一个外部二极管来保证该电压不会超过绝对最大额定值。
 推荐工作条件
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源电压
*2
VDD
3
9.0
V
工作环境温度
Ta
-40
25
85
℃
扬声器阻抗
RL
4
Ω
注
2: VDD的上升时间应当超过1μs。
 电气特性*3
VSS=0V, Ta=25ºC, CIN=0.1uF, RIN = 56k, 除非特殊说明
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
VDD电源的启动阈值
VUVLH
2.3
V
VDD电源的关断阈值
VUVLL
2.2
V
上电启动时间
(或从关
断唤醒时间
)
tSTUP
280
ms
载波调制频率
fPWM
430
kHz
D类过流保护值
Imax
5
A
Digital Input/Output
ABD输入高电平
VIH
1.5
V
ABD输入低电平
VIL
0.4
V
CTRL内部下拉电阻
RCTRL
Class D
125
KΩ
Class AB
+∞
ABD内部上拉电阻
RABD
250
KΩ
ACF Function
Class D ACF衰减增益
Aa
-16
0
dB
封装形式



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com