Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TLE206XB Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Part # TLE206XB
Description  EXCALIBUR JFET-INPUT HIGH-OUTPUT-DRIVE uPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TI [Texas Instruments]
Direct Link  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLE206XB Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  TLE206XB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLE206XB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 78 page
background image
TLE206x, TLE206xA, TLE206xB
EXCALIBUR JFET INPUT HIGHOUTPUT DRIVE
µPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS193B − FEBRUARY 1997 − REVISED MAY 2004
5
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)†
Supply voltage, VCC+ (see Note 1)
19 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VCC−
−19 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±38 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage range, VI (any input)
±VCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±1 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VCC+
80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VCC −
−80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 4 and 5): D package (8-pin)
97.1
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D package (14-pin)
86.2
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
79.7
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P package
84.6
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package
113
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJC (see Notes 4 and 5): FK package
5.6
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J package
15.1
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JG package
14.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U package
14.7
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W package
10
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
−40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case temperature for 60 seconds: FK package
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, P, or PW package
260
°C
. . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG, U, or W package
300
°C
. . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC −.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and /or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
4. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
5. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7 (plastic) or MIL-STD-883 Method 1012 (ceramic).
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VCC
±
±3.5
±18
±3.5
±18
±3.5
±18
V
Common-mode input voltage, VIC
VCC± = ±5 V
− 1.6
4
− 1.6
4
− 1.6
4
V
Common-mode input voltage, VIC
VCC± = ±15 V
−11
13
−11
13
−11
13
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
−40
85
−55
125
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com