Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SI20C065CD2 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # SI20C065CD2
Description  Silicon Carbide Schottky Diodes Siliziumkarbid Schottky-Dioden
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

SI20C065CD2 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  SI20C065CD2 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor SI20C065CD2 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor SI20C065CD2 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SI20C065CD2
SI20C065CD2
Silicon Carbide Schottky Diodes
Siliziumkarbid Schottky-Dioden
IFAV
= 2x 10 A
VF
< 1.75 V
Tjmax = 175°C
VRRM = 650 V
IFSM = 44/56 A
QC
~ 34 nC
Version 2023-11-20
TO-263AB
D²PAK
SPICE Model & STEP File 1)
Marking
Type / Typ
HS Code 85411000
Typical Applications
Rectification of high frequencies
High efficient switching stages
Power Factor Correction Diodes
Free-wheeling diodes for inverters
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)
Typische Anwendungen
Gleichrichtung hoher Frequenzen
Wandlerstufen mit hohem Wirkungsgrad
Leistungsfaktorkorrektur-Dioden
Freilaufdioden für Umrichter
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1)
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1)
Features
Low capacitive charge
Extremely fast switching
High reverse voltage
High power dissipation
Compliant to RoHS (exemp. 7a),
REACH, Conflict Minerals 1)
Besonderheiten
Niedrige kapazitive Ladung
Extrem schnelles Schalten
Hohe Sperrspannung
Hohe Leistungsfähigkeit
Konform zu RoHS (Ausn. 7a),
REACH, Konfliktmineralien 1)
Mechanical Data 1)
Mechanische Daten 1)
Packed in tubes/cardboards
On request:
on 13” reel
50/1000
800
Verpackt in Stangen/Kartons
Auf Anfrage:
auf 13” Rolle
Weight approx.
1.6 g
Gewicht ca.
Case material
UL 94V-0
Gehäusematerial
Solder & assembly conditions
245°C/10s
Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1
Maximum ratings 2)
Grenzwerte 2)
Type
Typ
Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung
VRRM [V]
Surge peak reverse voltage
Stoßspitzensperrspannung
VRSM [V]
SI20C065CD2
650
650
Max. average forward rectified current
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung
per Chip
per Device
TC = 150°C 1)
IFAV
10 A
20 A
Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom
f > 15 Hz
TC = 150°C 3)
IFRM
38 A
Peak forward surge current
Stoßstrom in Fluss-Richtung
Half sine-wave
Sinus-Halbwelle
50 Hz (10 ms)
60 Hz (8.3 ms)
IFSM
44 A
56 A
Rating for fusing
Grenzlastintegral
t < 10 ms
i2t
110 A2s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+175°C
-50...+175°C
1
Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2
TA = 25°C unless otherwise specified – TA = 25°C wenn nicht anders angegeben
1
Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
Pb
RoHS
1
4
3
2


Similar Part No. - SI20C065CD2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Applied Motion Products...
SI2035 AMP-SI2035 Datasheet
589Kb / 8P
Si 2035 Programmable Stepper Drive
More results

Similar Description - SI20C065CD2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
SDT05S60 INFINEON-SDT05S60 Datasheet
353Kb / 8P
Silicon Carbide Schottky Diode
Rev. 2.1 2005-02-17
logo
Diotec Semiconductor
LL103A DIOTEC-LL103A_07 Datasheet
52Kb / 1P
Surface Mount Si-Schottky Diodes Si-Schottky-Dioden fur die Oberflahenmontage
logo
Solid States Devices, I...
SSR20C SSDI-SSR20C Datasheet
87Kb / 2P
Schottky Silicon Carbide
logo
Cree, Inc
C4D08120E CREE-C4D08120E Datasheet
643Kb / 6P
Silicon Carbide Schottky Diode
logo
Solid States Devices, I...
RS0032C SSDI-RS0032C Datasheet
143Kb / 2P
Schottky Silicon Carbide
logo
Rohm
SCS112AGC ROHM-SCS112AGC Datasheet
1Mb / 11P
Silicon Carbide Schottky Barrier Diodes
SCS106AGC ROHM-SCS106AGC Datasheet
1Mb / 11P
Silicon Carbide Schottky Barrier Diodes
logo
Solid States Devices, I...
RS0032C SSDI-RS0032C_15 Datasheet
143Kb / 2P
Schottky Silicon Carbide
logo
Cree, Inc
E4D20120G CREE-E4D20120G Datasheet
2Mb / 6P
Silicon Carbide Schottky Diode Silicon Carbide Schottky Diode
logo
Microsemi Corporation
MSC2X31 MICROSEMI-MSC2X31 Datasheet
1Mb / 7P
Dual Silicon Carbide Schottky Barrier Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com