Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

WDF332PAM Datasheet(PDF) 8 Page - Whirlpool.

Part # WDF332PAM
Description  Undercounter Dishwasher
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDF332PAM Datasheet(HTML) 8 Page - Whirlpool.

  WDF332PAM Datasheet HTML 1Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDF332PAM Datasheet HTML 9Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso
continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de
cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los
detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el
producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
8
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (PARA MODELOS 331 Y 340)
Para un zoclo de 100 mm (4"), la altura de la abertura del gabinete
es de 863 mm (341/2").
A.
El aislante puede estar comprimido (no se utiliza en todos los modelos).
237/8"
(606 mm)
30"
(762 mm)
3½" - 4½"
(88 mm - 106 mm)
33½"
(851 mm)
mínimo sin
las patas
niveladoras
25¼"
(641 mm)
3/4"
(19 mm)
A
30"
(762 mm)
21"
(533 mm)
3¾"
(94 mm)
Se recomienda:
■
Un fusible retardador o un disyuntor.
■
Un circuito separado.
Conexión del lavavajillas con un cable de alimentación:
■
Use un cable de suministro de energía con
certificación UL para uso con lavavajillas.
Consulte la sección “Herramientas y piezas” en
el frente de la guía para los detalles y el pedido
de piezas.
■
Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra de
3 terminales. El tomacorriente debe cumplir con todos
los códigos y ordenanzas locales.
Conexión del lavavajillas con cableado directo:
■
Utilice un cable de cobre flexible, blindado o con una funda
no metálica con un cable de conexión a tierra que cumpla con
los requisitos de cableado para su hogar y con los códigos y
ordenanzas locales.
■
Utilice un protector de cables con certificación
UL/homologación CSA.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com