Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP3265AB Datasheet(PDF) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP3265AB
Description  4–5 Cell Li-ion/Polymer Battery Protector
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP3265AB Datasheet(HTML) 4 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

  IP3265AB Datasheet HTML 1Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 2Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3265AB Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 24 page
background image
IP3265
V1.0
4 / 24
Copyright © 2023, Injoinic Corp.
7 型号名称结构和型号列表
表
1:型号列表 1
型号名
过充电
保护电
压
[VOVN]/V
过充电
解除电
压
[VOVRN]/V
过放电
保护电
压
[VUVN]/V
过放电
解除电
压
[VUVRN]/V
放电过
流保护
1
电压
[VDOC1]/V
放电过
流保护
2
电压
[VDOC2]/V
短路
保护
电压
[VSC]/V
充电过
流保护
电压
[VCOC]/V
休
眠
功
能
温度
保护
阈值
IP3265AA 4.25
4.15
2.70
3.00
0.100
0.20
0.50
-0.050
无
(
1)
IP3265AB 4.25
4.15
2.50
3.00
0.100
0.20
0.50
-0.050
有
(
1)
IP3265AC 4.20
4.10
2.70
3.00
0.100
0.20
0.50
-0.100
有
(
1)
IP3265AD 4.20
4.10
2.70
3.00
0.100
0.20
0.30
-0.050
有
(
1)
IP3265AE 3.65
3.55
2.30
2.60
0.100
0.20
0.50
-0.100
有
(
2)
IP3265AF 3.75
3.55
2.30
2.60
0.100
0.20
0.50
-0.100
有
(
2)
注:非特殊说明,均衡开启电压
=过充保护电压-0.15V
表
2:温度保护选项表
温度保
护阈值
充电低温保
护温度
[TUTC]/°C
充电低温保护
恢复温度
[TUTCR]/°C
充电高温保
护温度
[TOTC]/°C
充电高温保护
恢复温度
[TOTCR]/°C
放电高温保
护温度
[TOTD]/°C
放电高温保护
恢复温度
[TOTDR]/°C
放电
低温
保护
(
1)
0
5
50
40
65
55
无
(
2)
-5
0
55
45
70
60
无



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com