Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IP3264AF Datasheet(PDF) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP3264AF
Description  4–5 Cell Li-ion/Polymer Battery Protector
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP3264AF Datasheet(HTML) 8 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP3264AF Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP3264AF Datasheet HTML 12Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
IP3264
V1.0
8 / 23
Copyright © 2023, Injoinic Corp.
(
1)如果当适配器检测端子(VMC)电压在低于 0.35V(典型值)的情况下,当每节电池电压降低到过
充电解除电压(
VOVRN)以下时,即可解除过充电状态。(注:表示在充电器没有移去的情况下,如果每节
电池电压都低于过充电释放电压,则恢复)。
(
2)如果当适配器检测端子(VMC)电压在 0.35V(典型值)以上的情况下,当过充电电池电压降低到
(
VOVN)以下时,即可解除过充电状态。 (注:表示在移去充电器的情况下,如果充电过压的电池不过压,
则恢复)。
过充电解除延时内部固定为
128ms。
注:如果状态检测到为放电状态,即使在过压状态,也会打开充电管放电。
过放电状态
任何一个电池电压低于
VUVN时,且这种状态保持在过放电保护延时(tUV)以上的情况下,关闭放电控制
开关(
Q2)而停止放电,DO端子电压下拉到VSS电位,这种状态称为过放电状态。在过放电状态下,内部
充电器检测端子(
VMC)会被上拉。
过放电状态在满足下述条件时会被解除:
有休眠功能:
在过放电状态下,如果
VMC端子的电压大于3.5V (典型值)且延时超过16s,休眠功能则开始工作,消
耗电流将减少到休眠时消耗电流
1μA。通过连接充电器,使VMC端子电压降低到1.5 V (典型值)以下,可
以解除休眠状态。
• 在不连接充电器时,VMC端子被内部电阻上拉到VDD,当VMC端子电压≥3.5 V (典型值)的情况下,
即使电池电压在
VUVRN以上也维持过放电状态。
•当1.5V(典型值)>VMC端子电压>0 V(典型值)的情况下,电池电压在VUVRN以上,解除过放电状态,
且解除休眠模式。
• 在连接充电器时,0 V(典型值)≥VMC端子电压的情况下,电池电压在VUVN以上,解除过放电状态。
无休眠功能
在过放电状态下,即使
VMC端子间的电压大于3.5V(典型值),休眠功能也不工作。
• 在不连接充电器,VMC端子被内部电阻上拉到VDD,VMC端子电压≥3.5 V(典型值)的情况下,电池电
压在
VUVRN以上,解除过放电状态。
•在连接充电器,0 V(典型值)≥VMC端子电压的情况下,电池电压在VUVN以上,解除过放电状态。
过充电解除延时内部固定为
128ms。
注:当检测到充电状态时,即使任意节电池电压仍低于
VUVN,DO端子输出高电平,放电控制开关(Q2)
开启。
放电过流状态
电池处于放电状态时,电流检测端子
VI电压会随着放电电流的增大而增大,当VI端子电压上升到放电过
流保护
1电压(VDOC1)以上,并持续了放电过流1保护延时(tDOC1)以上的情况下,会进入放电过流1状态;
当
VI端子电压上升到放电过流保护2电压(VDOC2)以上,并持续了放电过流2保护延时(tDOC2)以上的情况下,
会进入放电过流
2状态;当VI端子电压上升到放电短路保护电压(VSC)以上,并持续了放电短路保护延时(tSC)
以上的情况下,会进入放电短路状态;上述
3种状态任意一种状态出现后,会关闭放电控制开关(Q2)而停
止放电。
在连接着负载的期间,
VMD端子电压由于连接着负载而变为VDD端子电压。若断开与负载的连接,则VMD
端子电压恢复回
VSS端子电压。当VMD端子电压降低到1.2V以下时,即可解除放电过流状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com