Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

UBL1 Datasheet(PDF) 2 Page - Saia-Burgess

Part # UBL1
Description  Stepper Motors – Linear UBL
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SAIA-BURGESS [Saia-Burgess]
Direct Link  
Logo SAIA-BURGESS - Saia-Burgess

UBL1 Datasheet(HTML) 2 Page - Saia-Burgess

  UBL1 Datasheet HTML 1Page - Saia-Burgess UBL1 Datasheet HTML 2Page - Saia-Burgess UBL1 Datasheet HTML 3Page - Saia-Burgess  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
22
Vitesse*
Vitesse
Sens
Couple Nm
Références
(durée/tour)
rotation**
12 RPM
5 Sec
AIG
0.18
UDS1NE1D41AKNN
12 RPM
5 Sec
INV
0.18
UDS1NE1D41BKNN
10 RPM
6 Sec
AIG
0.19
UDS1NE1D50AKNN
10 RPM
6 Sec
INV
0.19
UDS1NE1D50BKNN
5 RPM
12 Sec
AIG
0.22
UDS1NE1D10CKNN
5 RPM
12 Sec
INV
0.22
UDS1NE1D10DKNN
3 RPM
20 Sec
AIG
0.25
UDS1NE1D16CKNN
3 RPM
20 Sec
INV
0.25
UDS1NE1D16DKNN
1 1/3 RPM
45 Sec
AIG
0.28
UDS1NE1D37CKNN
1 1/3 RPM
45 Sec
INV
0.28
UDS1NE1D37DKNN
1 RPM
1 Min
AIG
0.30
UDS1NE1D50CKNN
1 RPM
1 Min
INV
0.30
UDS1NE1D50DKNN
4 RPH
15 Min
AIG
0.32
UDS1NE1D75EKNN
4 RPH
15 Min
INV
0.32
UDS1NE1D75FKNN
2 RPH
30 Min
AIG
0.32
UDS1NE1D15GKNN
2 RPH
30 Min
INV
0.32
UDS1NE1D15HKNN
1 RPH
1 H
AIG
0.32
UDS1NE1D30GKNN
1 RPH
1 H
INV
0.32
UDS1NE1D30HKNN
1/24 RPH
24 H
AIG
0.32
UDS1NE1D72MKNN
1/24 RPH
24 H
ING
0.32
UDS1NE1D72NKNN
* RPM = rotation par minute, RPH = rotation par heure - ** AIG = horaire, INV = anti horaire
Motoréducteurs synchrones
s Moteurs type UDS1 et réducteur type D
s Tension d’alimentation 220V, 50 Hz
s Couple maximum 0,32 Nm
s Axe de sortie : Ø 4 mm, long. 10 mm
s Raccordement par fils long. 250 mm
Moteurs pas à pas
Moteur linéaire pas à pas
Type
Pas/tour
Couple
Tens./nom
Résistance
Références
de maintien
UAG23
20
4,2 mNm
6Vcc
35 Ohms
UAG23N04RC
UAG23
20
4,2 mNm
12Vcc
170 Ohms
UAG23N05RC
UBD23
48
1 cNm
12Vcc
120 Ohms
UBD23N08RN
UFD23
48
3,6 cNm
12Vcc
61 Ohms
UFD23N02RN
Type
Avance/pas
Course
Force
Résistance Ten./nom
Références
de maintien
d’action
UBL23
0,033 mm
8mm + 0,7
21N
120 Ohms
12V
UBL23N08B1A
Connecteur câblé pour UBL23 avec fils longueur 100 mm
4.408.4935.0



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com