Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

ACT63 Datasheet(PDF) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Part # ACT63
Description  Safety transformer ACT Range
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Direct Link  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

ACT63 Datasheet(HTML) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  ACT63 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH ACT63 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH ACT63 Datasheet HTML 3Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH ACT63 Datasheet HTML 4Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
ACT 100
Sicherheitstransformator ACT
Safety transformer ACT Range
ü Kurzschlussfest
Short circuit proof
ü Integrierte Absicherung durch
Temperatursicherung und
Schmelzsicherung
Integrated fuse protection and
thermal cutout
ü Gießharzvollverguss
Encapsulated in resign
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
nach IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6,
VDE 0570 Teil 2-6
Stabiles Kunststoffgehäuse für Tragschienenmontage
(DIN EN 50022) z. B. in Installationskleinverteilern oder
Zählerplätzen
Safety transformer to IEC 61558-2-6, DIN EN 61558-2-6,
VDE 0570 part 2-6
Stable plastic enclosure for panel installation on mounting
rails (DIN EN 50022) in consumer units or meter boards
1O
Typ
Type
ACT 10
ACT 25
ACT 63
ACT 100
Eingangsspannung
Input voltage
230 V
230 V
230 V
230 V
Frequenzbereich
Frequency range
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
Ausgangsspannung
Output voltage
24 V
24 V
24 V
24 V
Leistung
Power
10 VA
25 VA
63 VA
100 VA
Kurzschlussfestigkeit
Short circuit strength
kurzschlussfest
short-circuit proof
kurzschlussfest
short-circuit proof
kurzschlussfest
short-circuit proof
kurzschlussfest
short-circuit proof
Schutzart
Protection index
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared)
II
II
II
II
Kühlart
Cooling method
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Selbstkühlung
self cooling
Umgebungstemperatur max.
Ambient temperature max.
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
Isolierstoffklasse
Class of Insulation System
B
B
B
B
Prüfspannung
Test voltage
3750 V, 50 Hz
3750 V, 50 Hz
3750 V, 50 Hz
3750 V, 50 Hz
Bauart
Type
gekapselt, vergossen im
Isolierstoffgehäuse
resin encapsulated
transformer
gekapselt, vergossen im
Isolierstoffgehäuse
resin encapsulated
transformer
gekapselt, vergossen im
Isolierstoffgehäuse
resin encapsulated
transformer
gekapselt, vergossen im
Isolierstoffgehäuse
resin encapsulated
transformer
Anschlüsse
Terminals
Schraubklemmen
screw-type terminals
Schraubklemmen
screw-type terminals
Schraubklemmen
screw-type terminals
Schraubklemmen
screw-type terminals
Breite
Wide
94 mm
94 mm
94 mm
94 mm
Höhe
Height
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
Länge
Length
35 mm
106 mm
159 mm
159 mm
Befestigung
Fixing method
Tragschienenmontage
panel installation on
mounting rails
Tragschienenmontage
panel installation on
mounting rails
Tragschienenmontage
panel installation on
mounting rails
Tragschienenmontage
panel installation on
mounting rails
Gewicht
Weight
0.36 kg
0.95 kg
1.93 kg
1.93 kg
Bestellnummer
Order Number
ACT 10
ACT 25
ACT 63
ACT 100


Similar Part No. - ACT63

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
ACT6305 ETC2-ACT6305 Datasheet
391Kb / 9P
Low Input High Efficiency Synchronous Step-Up DC-DC Converter
logo
Active-Semi, Inc
ACT6305 ACTIVE-SEMI-ACT6305 Datasheet
432Kb / 9P
Low Input High Efficiency Synchronous Step-Up DC/DC Converter
Rev0, 13-May-08
ACT6305 ACTIVE-SEMI-ACT6305 Datasheet
432Kb / 9P
Low Input High Efficiency Synchronous Step-Up DC/DC Converter
Rev 2, 22-Feb-11
ACT6305 ACTIVE-SEMI-ACT6305 Datasheet
390Kb / 9P
Low Input High Efficiency Synchronous Step-Up DC/DC Converter
Rev 3, 15-Nov-12
ACT6305 ACTIVE-SEMI-ACT6305 Datasheet
389Kb / 10P
Low Input High Efficiency Synchronous Step-Up DC/DC Converter
Rev 3, 15-Nov-12
More results

Similar Description - ACT63

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Advanced Crystal Techno...
ACT_TWC912_TWC913 ACT-ACT_TWC912_TWC913 Datasheet
379Kb / 3P
ACT TWC912 SMX-2 & ACT TWC913 SMX-2
16/05/2013
logo
List of Unclassifed Man...
DS44049 ETC2-DS44049 Datasheet
712Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
DS44094 ETC1-DS44094 Datasheet
721Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
logo
Microsemi Corporation
A1020B-PL68I MICROSEMI-A1020B-PL68I Datasheet
172Kb / 24P
ACT 1 Series FPGAs
A1240A-1PG132C MICROSEMI-A1240A-1PG132C Datasheet
2Mb / 54P
ACT 2 Family FPGAs
A1280A-PL84C MICROSEMI-A1280A-PL84C Datasheet
2Mb / 54P
ACT 2 Family FPGAs
logo
Actel Corporation
A1010B-2PL44I ACTEL-A1010B-2PL44I Datasheet
172Kb / 24P
ACT 1 Series FPGAs
April 1996
logo
Beijing Yaohuadechang E...
PE2815S-I YHDC-PE2815S-I Datasheet
640Kb / 1P
PE series PCB safety isolation transformer
PE3015-M YHDC-PE3015-M Datasheet
632Kb / 1P
PE series PCB safety isolation transformer
TA3523FT YHDC-TA3523FT Datasheet
2Mb / 1P
Multi-range current transformer
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com