Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

13.1621 Datasheet(PDF) 2 Page - Lapp.

Part # 13.1621
Description  2.1 EPIC® CONTOOL
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LAPP [Lapp.]
Direct Link  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

13.1621 Datasheet(HTML) 2 Page - Lapp.

  13.1621 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 13.1621 Datasheet HTML 2Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
146
2
H-D / H-DD / MC gedrehte Kontakte - Kontaktdurchmesser 1,6 mm
H-D / H-DD / MC machined contacts - contact diameter 1,6 mm
H-D / H-DD / MC contacts décolletés - contact diamètre 1,6 mm
Artikel
Version
Art.Nr.
Leiterquerschnitt
Querschnittskennzahl
Abisolierlänge
Oberfläche
VPE
part
version
part No.
wire gauge
Cross section characteristique
stripping length
plating
packing unit
article
version
N° art.
section
Caractéristique
longueur de dénuder
surface
conditionnement
(mm2)
de la section
(mm)
H-D 1,6
Stift / male / mâle
13162000
0,14 - 0,37
1
8,0
Ag
100
gedreht
Buchse / female / femelle
13163000
0,14 - 0,37
1
8,0
Ag
100
machined
Stift / male / mâle
13162100
0,5
2
8,0
Ag
100
décolleté
Buchse / female / femelle
13163100
0,5
2
8,0
Ag
100
Stift / male / mâle
13162200
0,75 - 1,0
3
8,0
Ag
100
Buchse / female / femelle
13163200
0,75 - 1,0
3
8,0
Ag
100
Stift / male / mâle
13162300
1,5
4
8,0
Ag
100
Buchse / female / femelle
13163300
1,5
4
8,0
Ag
100
Stift / male / mâle
13162400
2,5
5
5,8
Ag
100
Buchse / female / femelle
13163400
2,5
5
5,8
Ag
100
Stift / male / mâle
13162500
0,14 - 0,37
1
8,0
Au
100
Buchse / female / femelle
13163500
0,14 - 0,37
1
8,0
Au
100
Stift / male / mâle
13162600
0,5
2
8,0
Au
100
Buchse / female / femelle
13163600
0,5
2
8,0
Au
100
Stift / male / mâle
13162700
0,75 - 1,0
3
8,0
Au
100
Buchse / female / femelle
13163700
0,75 - 1,0
3
8,0
Au
100
Stift / male / mâle
13162800
1,5
4
8,0
Au
100
Buchse / female / femelle
13163800
1,5
4
8,0
Au
100
Stift / male / mâle
13162900
2,5
5
5,8
Au
100
Buchse / female / femelle
13163900
2,5
5
5,8
Au
100
Einsätze / Inserts / Inserts:
1.10: MCS 10 CM, MCB 10 CM
1.8 / 1.9: H-D / H-DD Einsätze für gedrehte Kontakte / H-D / H-DD inserts for machined contacts / H-D / H-DD inserts pour contacts décolletés
2.1 EPIC
®
CONTOOL
Kontakte und Werkzeuge / Contacts and Tools / Contacts et Outillage
Querschnittskennzahl 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Cross section characteristique 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Caractéristique de la section 1 / 2 / 3 / 4 / 5



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com