Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

STW8019B27T/LF Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # STW8019B27T/LF
Description  Mobile video DENC
PDF  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STW8019B27T/LF Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STW8019B27T/LF Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STW8019B27T/LF Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 66 page
background image
List of tables
STw8009/STw8019
4/65
List of tables
Table 1.
Product name ball functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 2.
NTSC and PAL timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Table 3.
Register addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 4.
std1, std0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 5.
sync2, sync1, sync0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 6.
Register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 7.
valrst1 and valrst0 selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 8.
syncin_ad[1:0]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 9.
syncout_ad[1:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 10.
jump, dec_ninc, free_jump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 11.
cfc[1:0]: color frequency control via CFC line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 12.
ph_rst_mode[1:0]:sub-carrier phase reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 13.
dac2_mult[5:0]: multiplying factor on dac2_c digital signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 14.
c_mult[3:0]: multiplying factor of C digital output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 15.
Chroma main_coef_[8:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 16.
main_del[3:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 17.
Luma_coef_[0:9] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 18.
dac12_conf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 19.
dac1_multi[5:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 20.
main_chr_del[3:0] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 21.
STw80x9 addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 22.
YcBCr data bus timing (
Figure 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 23.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 24.
Operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Table 25.
2 wire serial MPU control interface timing (
Figure 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 26.
Digital I/O interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 27.
Power consumption/R load = 37.5 ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 28.
DAC & Video output characteristics / Rload = 37.5 ohm – F = 27 MHz – Rext = 2.4 kohm 53
Table 29.
TFBGA 4x4x1.2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Table 30.
VFBGA 3x3x1.0 mm - 49 balls - Pitch 0.4 ball 0.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 31.
Order codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 32.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com