Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

M41ST87YMX6TR Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # M41ST87YMX6TR
Description  5.0 V and 3.3/3.0 V secure serial RTC and NVRAM supervisor with tamper detection and 128 bytes of clearable NVRAM
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41ST87YMX6TR Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M41ST87YMX6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 48 page
background image
M41ST87Y, M41ST87W
Contents
3/48
3.1
TIMEKEEPER® registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2
Calibrating the clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3
Setting alarm clock registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.4
Watchdog timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.5
Square wave output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6
Full-time 32 kHz square wave output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.7
Power-on reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.8
Reset inputs (RSTIN1 & RSTIN2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.9
Power-fail comparators (1 and 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.10
Power-fail outputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.11
Century bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.12
Output driver pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.13
Battery low warning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.14
trec bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.15
Electronic serial number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.16
Oscillator stop detection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.17
Initial power-on defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5
DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com