Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SAS20121 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SAS20121
Description  SHORT CIRCUIT RELAY
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SAS20121 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SAS20121 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SAS20121 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
PPP
Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu
page 1 /2 F/GB
S/DIV/SASxxxxx/A/14/03/2000
celduc
r
e
l
a
i
s
RELAIS DE COURT-CIRCUIT
SHORT CIRCUIT RELAY
SAS
Le SAS est un relais électronique de court-circuit. Il est principalement destiné à être
installé dans les feux de balisage encastrés. Il peut être utilisé également pour
protéger un sous- ensemble contre une surtension durable. Il court-circuite la charge
à protéger dès que la tension à ses bornes est supérieure à un seuil. Il se réarme
automatiquement dèsque la tension a repris une valeur normale.
SAS is a solid state relay to short a load if this load is broken. It is mainly used to short
lamps on airport taxiways. It could be used too as a stable protection against over
voltage. The load is shorted as soon as the line voltage exceeds the dectection level.
As soon as the line voltage is nominal the relay reset alone and switch off.
Exemple d'utilisation /
Example of use :
Dispostif
d'amorçage
Schéma équivalent
Schematic
Caractéristiques électriques à 20
°C / Electrical characteristics
Tension réseau / Line voltage
48 à 500 Veff
Puissance des lampes / Power of lamps
45-400 ou 200 W
Courant de court-circuit max / Short circuit current
6,6 A
Seuil de détection typique / Level of detection
55 V
Chute de tension directe / Offset voltage
1,1 V
Courant de fuite / Leakage current
< 2 mA
Courant de maintien / Holding current
50 mA
Tension crête / Peak voltage
600 V
dv/dt à l'état bloqué / Static du/dt
200 V/
µs
Temps de fermeture / Switch-on time
0,1 mS
Temps d'ouverture / Switch-off time
Caractéristiques générales / General characteristics
Temperature de stockage / Storage temperature
-40 +125
°C
Temperature d'utilisation / Operating temperature
-40 +125
°C
Tension d'isolement sortie/boitier / Output/case isolation
1500 V eff
Poids / Weight
80 g
Résistance thermique (Rthc-a) / Thermal resistance (Rthc-a)
4,5
°C/W


Similar Part No. - SAS20121

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Broadcom Corporation.
SAS2208 BOARDCOM-SAS2208 Datasheet
508Kb / 2P
PCI Express to 8-Port 6Gb/s SAS/SATA ROC
SAS2308 BOARDCOM-SAS2308 Datasheet
581Kb / 2P
PCI Express to 8-Port 6Gb/s SAS/SATA Controller
More results

Similar Description - SAS20121

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rosenberger Hochfrequen...
51S12S-000S3 ROSENBERGER-51S12S-000S3 Datasheet
126Kb / 3P
Short Circuit
51K12S-000S3 ROSENBERGER-51K12S-000S3 Datasheet
97Kb / 3P
Short Circuit
18K12S-000D3 ROSENBERGER-18K12S-000D3 Datasheet
547Kb / 3P
Short Circuit
18S12S-000D3 ROSENBERGER-18S12S-000D3 Datasheet
546Kb / 3P
Short Circuit
119K12S-000D3 ROSENBERGER-119K12S-000D3 Datasheet
582Kb / 3P
Short Circuit
119S12S-000D3 ROSENBERGER-119S12S-000D3 Datasheet
573Kb / 3P
Short Circuit
08S12S-000S3 ROSENBERGER-08S12S-000S3 Datasheet
148Kb / 3P
Short Circuit
09K12S-000S3 ROSENBERGER-09K12S-000S3 Datasheet
88Kb / 3P
Short Circuit
09S12S-000S3 ROSENBERGER-09S12S-000S3 Datasheet
92Kb / 3P
Short Circuit
02S12S-000S3 ROSENBERGER-02S12S-000S3 Datasheet
550Kb / 3P
Short Circuit
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com