Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SF546310 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # SF546310
Description  VERY SMALL POWER SOLID STATE RELAY
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SF546310 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  SF546310 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SF546310 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SF546310
4-30VDC control
20A/230VAC output
Synchrone / Zero cross
Cosses Fastons /
Fastons connections
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
PP
P
Prrrroooouuuudddd ttttoooo sssseeeerrrrvvvveeee yyyyoooouuuu
Le relais statique SF5 est un relais miniature synchrone de moyenne puissance. Il
utilise les techniques les plus modernes telles que le montage en surface, ainsi que
des composants de pointe tels que les triacs snubberless. Son volume extrêmement
modeste permet une intégration dans toutes les combinaisons d'interfaçage.
SF5 is a miniature zero cross solid state relay for medium power applications. It is
fully wired with SMD process and
celduc select the high technology components li-
ke snubberless triacs. His very small size allowed to place it as an interface in all
configurations
page 1 /2 F/GB
S/MON/SF546310/B/14/05/2002
Caractéristiques de commande (à 20
°C) / Control characteristics (at 20
°C)
DC
Paramètre / Parameter
Symbol
Min
Nom
Max
Unit
Tension de commande / Control voltage
Uc
4
30
V
Courant de commande / Control current (@ Uc )
Ic
3
30
mA
Tension de relachement/Release voltage
Uc off
1
V
Résistance interne / Input internal resistor
fig.1
Rc
1000
Ω
Tension inverse / Reverse voltage
Urv
30
V
Caractéristiques d'entrée-sortie (à 20
°C) / Input-output characteristics (at 20
°C)
Isolement entrée-sortie/Input-output isolation @500m
Ui
4000
VRMS
Isolement sortie-semelle/Output-case isolation @500m
Ui
2500
VRMS
Tension assignée Isolement/Rated impulse voltage
Uimp
4000
V
Caractéristiques générales / General characteristics
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Poids/Weight
90
g
Plage de température de stockage / Storage temperature range
-40 / +100
°C
Plage de température de fonctionnement/Operating temperature range
-40 / +100
°C
fig1 : Caractéristique d'entrée / Control characteristic
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 3 0
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
0
Uc (V)
RELAIS STATIQUE DE PUISSANCE MINIATURE
VERY SMALL POWER SOLID STATE RELAY
celduc
r
e
l
a
i
s
30
21
21
4
12,7
35,5
2
10
8,6
25
11,6
15
4,8x0,8
6,35x0,8
8
6,4
Modèle à cosses Fastons / Fastons connections model
ZERO
CROSS
1 ~
2 ~
3 +
4 -
R
fig. 1 :Caractéristique d'entrée /
Control characteristic
schéma équivalent / Equivalent circuit


Similar Part No. - SF546310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mospec Semiconductor
SF54 MOSPEC-SF54 Datasheet
127Kb / 2P
POWER RECTIFIERS(5.0A, 50-400V)
logo
Won-Top Electronics
SF54 WTE-SF54 Datasheet
47Kb / 3P
5.0A SUPER-FAST RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
SF54 RECTRON-SF54 Datasheet
28Kb / 2P
GLASS PASSIVATED SUPER FAST RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 400 Volts CURRENT 5.0 Amperes)
logo
Bytes
SF54 BYTES-SF54 Datasheet
161Kb / 2P
5.0 AMP SUPER FAST RECTIFIERS
logo
Dc Components
SF54 DCCOM-SF54 Datasheet
475Kb / 2P
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SUPER FAST RECTIFIER
More results

Similar Description - SF546310

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
celduc-relais
SC741110 CELDUC-SC741110 Datasheet
97Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC742110 CELDUC-SC742110 Datasheet
97Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC764110 CELDUC-SC764110 Datasheet
98Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC841110 CELDUC-SC841110 Datasheet
96Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC841910 CELDUC-SC841910 Datasheet
96Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC844910 CELDUC-SC844910 Datasheet
98Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC864810 CELDUC-SC864810 Datasheet
96Kb / 2P
Power Solid State Relay
SC867110 CELDUC-SC867110 Datasheet
98Kb / 2P
Power Solid State Relay
SF541310 CELDUC-SF541310 Datasheet
83Kb / 2P
VERY SMALL POWER SOLID STATE RELAY
SF542310 CELDUC-SF542310 Datasheet
82Kb / 2P
VERY SMALL POWER SOLID STATE RELAY
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com