Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SG2 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SG2
Description  EXTERNAL SWITCH CONTROLED SINGLE PHASE SOLID STATE RELAYS
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SG2 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SG2 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SG2 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SG2 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
S/DIV/SG2xxxxx/A/14/03/2000
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 3 F/GB
Caractéristiques minimums du contact à fournir / Minimum characteristics of the switch to provide
Puissance de coupure minimum / Minimum power to switch
30VDC / 20mA
Caractéristiques de sortie (à 20
°C) /Output characteristics (at 20
°C)
Types / Models
SG24.010
SG26.010
Tension nominale / Nominal voltage
230
400
VRMS
Plage tension de fonctionnement / Operating range
165 à/to 250
280 à/to 440
VRMS
Tension crête (écrêteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage)
600 (450)
1000 (800)
VPEAK
Niveau de synchronisation / Synchronizing level
±10
±20
V
Courant nominal (voir les caractéristiques thermiques)
/ Nominal current (see thermal curves)
10
40
10
40
ARMS
Courant de surcharge accidentel admissible maximum (10ms) : ITSM
/ Maximum accidental overload current (10ms) : ITSM
120
350
120
350
APEAK
Chute tension directe (In) / On state voltage drop (In)
1,6
1,6
VPEAK
Courant de fuite état bloqué (à U nominal/50Hz)
/ Off state leakage current (at Unominal/50Hz)
5
5
mARMS
Courant de charge minimum / Minimum load current
5
5
mARMS
Courant de maintien / Holding current
50
50
mA
Temps de fermeture (50Hz) / Turn on time (50Hz)
10
10
ms
Temps d'ouverture (50Hz) / Turn off time (50Hz)
10
10
ms
Fréquence d'utilisation / Operating frequency
47 à/to 63
47 à/to 63
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
500
500
V/
µs
I
2t (<10ms)
72
610
72
610
A
2S
di/dt non répétitif / No repetitive di/dt
20
20
A/
µs
Homologation / Approval
Nous consulter
Consult us
Caractéristiques générales /General characteristics
Température de stockage / Storage temperature
-40 à/to +85
°C
Température de fonctionnement / Operating temperature
-40 à/to +85
°C
Tension d'isolement entrée-sortie / Input-output isolation voltage
2500
VRMS
Tension d'isolement sortie-semelle / Output-case isolation voltage
2500
VRMS
Poids/Weight
300
g



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com