Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

SWM862080 Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # SWM862080
Description  Ready to use Solid State Relay
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SWM862080 Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  SWM862080 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SWM862080 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ambient temperature (°C)
125
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
10 20 30 40
50 60 70 80 90 100 110 120
1 : Max. heatsink temperature = 80°C (In compliance with EN60947-1)
2 : Max. heatsink temperature = 100°C (Max. thermal characteristic of the assembly)
2
1
Caractéristiques de sortie(à 20
°C) / Output characteristics (at 20
°C)
Paramètre / Parameter
Conditions
Symbol
Typ.
Unit
Tension de charge / Load voltage
Ue
400
V rms
Plage tension de fonctionnement / Operating range
Uemin-max
24-510
V rms
Tension crête / Peak voltage
Up
1200
V
Niveau de synchonisation / Synchronizing level
Usync
24
V
Tension d'amorçage / Latching voltage
Ie nom
Ua
8
V
Courant nominal AC-51/ AC-51 nominal current
( see Fig. 2 )
Ie AC-51
30
A rms
Courant nominal AC-53/ AC-53 nominal current
( see Fig. 2 )
Ie AC-53
9
A rms
Courant de surcharge non répétitif /Non repetitive overload current
tp=10ms (Fig. 3)
Itsm
550
A
Chute tension directe crête/ On state voltage drop
@ Ie nom
Vd
1,3
V
Courant de fuite état bloqué/ Off state leakage current
@Ue, 50Hz
Ilk
<3
mA
Courant de charge minimum / Minimum load current
Iemin
5
mA
Temps de fermeture/ Turn on time
Uc nom DC ,f=50Hz
ton max
10
ms
Temps d'ouverture/ Turn off time
Uc nom DC ,f=50Hz
toff max
10
ms
Plage de fréquence / Operating frequency range
f
0,1-440
Hz
dv/dt état bloqué / Off state dv/dt
dv/dt
500
V/
µs
dI/dt maximum non répétitif/ Maximum di/dt non repetitive
di/dt
50
A/
µs
I
2t (<10ms)
I
2t
1500
A
2s
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
IEC 1000-4-4 (burst)
4kV criterion A
EMC Test d'immunité conduite / Conducted immunity level
IEC 1000-4-5(schocks)
4kV criterion A
Conformité / Conformity
EN60947-4-x
r
e
l
a
i
s
Rue Ampère B.P. 4
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
page 2 / 2 F/GB
Fig. 2 Courbes thermiques / Thermal
characteristics
S/MON/SWM862080/A/13/03/2000
1
10
1
0,1
0,01
0
200
400
600
0
t (s)
Surcharge de courant : Itsm (Apeak) = f(t) pour modéle 50A(Itsm=550A)
Surge current : Itsm (Apeak) = f(t) for 50A models with Itsm =550A
Surcharge de courant non répétitive sans tension réappliquée /
No repetive surge current without voltage reapplied.
Surcharge de courant répétitive avec tension réappliquée
Repetive surge current with voltage reapplied.
Fig.3
1 -Itsm non répétitif sans tension réappliquée est
donné pour la détermination des protections.
No repetitive Itsm is given without voltage
reapplied for the determination of the protection.
2 -Itsm répétitif est donné pour des surcharges de
courant (Tj initiale=70
°C). La répétition de ces
surcharges de courant diminue la durée de vie du
Relais.
Repetitive Itsm is given for inrush current with
initial Tj = 70
°C. The repetition of the surge cur-
rent decrease the lifetime SSR's .
Précautions :
* Les relais à semiconducteurs ne procurent pas d'isolation gal-
vanique entre le réseau et la charge.
Cautions :
* Semiconductor relays don't provide any galvanic insulation
between the load and the mains.



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com