Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TM-DXFP8 Datasheet(PDF) 2 Page - MRV Communications, Inc.

Part # TM-DXFP8
Description  10 Gbps transponder - LambdaDriver짰 Module (TM-DXFP)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MRV [MRV Communications, Inc.]
Direct Link  http://www.mrv.com
Logo MRV - MRV Communications, Inc.

TM-DXFP8 Datasheet(HTML) 2 Page - MRV Communications, Inc.

  TM-DXFP8 Datasheet HTML 1Page - MRV Communications, Inc. TM-DXFP8 Datasheet HTML 2Page - MRV Communications, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
��� ����� ����� ����
����� �������� ���
����������� �� �����
������������
������������
��� ����� ����� ����
��� ������ ���
���������� �� �����
������������
������������
��� ���������������
��������� ���� ����������
���������������� ��
����� �������������������
�������
���� ���� ���������
���� ���� ������������
��� ��� ���� ���� �� ������� ���������� ��� ������ ���������� ����� �������� ��� ��� ������� ��� ������ �� ������������
������ ������ �� �� ������������� �� ���� �� ��� �����������
��� ����������� ��������� ����������� ��� ��������������� ������� �� ��� �������� ������ ��� ����� ���� ����������� �������� �� �� �������� �� ��������� �������� ��� �������� �� ������������
������� �� ��� ����������� ��� �� �������������� �� ������� ��� ��� ������������� ������ ������� ��� �������������� ��� ���� ������������ ��� �������������� ��� ��� ��� ��������������
���� ��� ���������� �� ��� ��������������� ���� ����� ���������� ��� ��� �������� �� ����� ���������� ��������
The TM-DXFP transponders support the Y-Cable protection protocol,
used in cases of full hardware protection of the transport equipment
with only one terminal port for every service. In this protection
mode, each two adjacent transponders in a LambdaDriver® chassis
run proprietary protocols in order to maintain “operational” and
“standby” transponders operation.
The module can be managed either through the LambdaDriver®
management module by local craft terminal or remotely by SNMT
with MRV’s web-based NMS MegaVision® or any other SNMP
manager.
There are two types of modules: fixed transponders and the tunable
transponders. All are differentiated by maximum transmission
distance based on dispersion limits.
The two types of fixed wavelength transponders are:
TM-DXFP4 – DWDM link for distances up to 40 km
TM-DXFP8 – DWDM link for distances up to 80 km
The three types of tunable transponders are:
TM-DXFP8T – XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 80Km
distance with tunable laser
TM-DXFP12T – XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 120Km
distance with tunable laser (*)
TM-DXFP16T – XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 160Km
distance with tunable laser (*)
TM-DXFP20T – XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 200Km
distance with tunable laser and dispersion (*)
TM-DXFP35T – XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 350Km
distance with tunable laser and dispersion (*)
For longer distances dispersion compensation modules are required
dispersion compensation modules
(*) Note: Distances can be reached by using LambdaDriver Optical
Amplifier modules.
MRV- LD-10G
Rev.3 12 -06
Copyright ©2006 MRV Communications, Inc. All Rights Reserved.
Physical dimensions
W: 26.93 x 130.7 x 227.5mm 1.06 x 5.145 x 8.956 In
Weight
0.55 kg 1.21 lb
Optical connector
MiniSC (MU) - WDM port; XFP - Terminal equipment port
Operating Temperature
-5C - +45 C
Storage
-40C - +85 C
Product
Description
TM-DXFP4/xx
XFP Access port, 10Gbps DWDM ch #xx transponder up 40 Km distance
TM-DXFP8/xx
XFP Access port, 10Gbps DWDM ch #xx transponder up 80 Km distance
TM-DXFP8T
XFP Access port, 10Gbps DWDM tunable wavelength transponder up 80 Km distance
TM-DXFP12T
XFP Access port, 10Gbps DWDM tunable wavelength transponder up 120 Km distance
TM-DXFP16T
XFP Access port, 10Gbps DWDM tunable wavelength transponder up 160 Km distance
TM-DXFP20T
XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 200Km distance with tunable laser and dispersion
TM-DXFP35T
XFP Access port, 10GE DWDM transponder up 350Km distance with tunable laser and dispersion
XFP modules
XFP-10GD-LR
XFP OC192/STM-64, 10GE or 10G FC, SM, 1310nm, 10km, with digital diagnostics
XFP-10GD-SX
XFP 10-GbE, or 10GFC, MM, 850nm, 300m with digital diagnostics
Technical Specifications
Fixed wavelength
Fixed wavelength
Tunable wavelength
Tunable wavelength
Minimum WDM TX power (dBm)
0
4.5
Minimum receiver sensitivity (dBm)
-23
-24
Overload (dBm)
- 6
- 7
DWDM wavelengths range
Any on ITU-T G694.1 100Ghz grid
1528 - 1561nm on ITU-T G694.1 50Ghz grid
Dispersion penalty at limit (db)
2
Wavelengths Accuracy
+/-10pm
Wavelengths Tuning
Time - cold star (sec)
30
Wavelengths Tuning
Time - warmed - up (sec)
0.5
Chromatic Dispersion tolerance at 1525nm - 1570nm
TM-DXFP4/xx
800 ps/nm
TM-DXFP8/xx
1600 ps/nm
TM-DXFP8T
1600 ps/nm
TM-DXFP12T
2400 ps/nm
TM-DXFP16T
3000 ps/nm
TM-DXFP20T
3500 ps/nm
TM-DXFP35T
6000 ps/nm
Enviromental



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com