Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

IRC-PC21 Datasheet(PDF) 2 Page - ASM GmbH

Part # IRC-PC21
Description  Infrarot-Temperatur-Messgerat
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

IRC-PC21 Datasheet(HTML) 2 Page - ASM GmbH

  IRC-PC21 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH IRC-PC21 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
IRC-PC PyroCouple
Infrarot-Temperatur-Messgerät
Zubehör
• längeres Ausgangskabel (max. 3m)
IRC-PCCE
• Laser-Marker IRC-PCLST
• Erst-Kalibrierung inkl. Zertifikat
IRC-CALCERTA
• Rekalibrierung inkl. Zertifikat
IRC-CALCERTB
ASM GmbH Automation • Sensorik • Messtechnik
Am Bleichbach 18 - 22
85452 Moosinning
Tel. +49 8123 986-0
Fax: +49 8123 986-500
www.asm-sensor.de
info@asm-sensor.de
© by ASM Moosinning 08/2008 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Schutzvermerk gemäß DIN34 beachten.
Optionen
Feste
Montagehalterung
IRC-PC/MLEFB
Verstellbare
Montagehalterung
RC-PC/MLEAB
Wasserkühlmantel
mit Luftspülaufsatz
Luftspülaufsatz
IRC-PC/MLE21AP
IRC-PC/
MLE101/301AP
Temperaturbereich vs. Messfleck
Messfleck -20 bis 100°C
0 bis 250°C
0 bis 500°C
2 : 1
IRC-PC21LT-X
IRC-PC21MT-X
─
15 : 1
IRC-PC151LT-X IRC-PC151MT-X IRC-PC151HT-X
30 : 1
IRC-PC301LT-X IRC-PC301MT-X IRC-PC301HT-X
Ausgangstabelle
Modell X
Zieltemp.-Ausgang
Sensortemp.-Ausgang
0
4-20mA
─
-1
0-50mV
4-20mA
-2
Thermoelement Typ T
4-20mA
-3
Thermoelement Typ J
4-20mA
-4
Thermoelement Typ K
4-20mA
+
-
-
+
Display/Controller
4-20mA = Target
4-20mA
Temperature
Power Supply
+
-
-
+
4-20mA = Sensor
Temperature
Power Supply
-
+
mV/TC = Target
Temperature
Two-wire units (option 0)
Four-wire units (options 1 to 4)
OP-
OP+
PWR+
PWR-
PWR+
PWR-
Display/Controller
Display/Controller
4-20mA
Für 2-Leiter (Option 0)
Für 4-Leiter (Optionen 1 bis 4)
Stromversorgung
Stromversorgung
4-20mA =
Zieltemperatur
4-20mA =
Sensortemperatur
mV/TC =
Zieltemperatur
Display/Anzeige
Display/Anzeige
Display/Anzeige
Abmessungen



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com