Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

DM220 Datasheet(PDF) 13 Page - Extech Instruments Corporation.

Part # DM220
Description  Pocket Autoranging DMM
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXTECH [Extech Instruments Corporation.]
Direct Link  http://www.extech.com
Logo EXTECH - Extech Instruments Corporation.

DM220 Datasheet(HTML) 13 Page - Extech Instruments Corporation.

Back Button DM220 Datasheet HTML 7Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 8Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 9Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 10Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 11Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 12Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 13Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 14Page - Extech Instruments Corporation. DM220 Datasheet HTML 15Page - Extech Instruments Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
DM220 V3.0 01/06
13
LINTERNA
Presione y sostenga el botón
para encender la linterna. Suelte el botón para
apagar la linterna.
APAGADO AUTOMÁTICO
La función de Apagado automático apagará el medidor después de 15 minutos.
BATERÍA DÉBIL
El icono
aparecerá en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando baje el
voltaje de la batería. Reemplace la batería cuando éste se presente.
Mantenimiento
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte los cables de prueba
de cualquier fuente de voltaje antes de quitar la tapa de la batería.
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, no opere el medidor a menos
que la tapa de la batería y fusibles estén colocadas y aseguradas.
Este multímetro está diseñado para proveer muchos años de servicio confiable, si
se llevan a cabo las siguientes instrucciones de cuidado:
1.
MANTENGA SECO EL MEDIDOR. Si se moja, séquelo.
2.
USE Y ALMACENE EL MEDIDOR BAJO TEMPERATURA NORMAL. Los
extremos de temperatura pueden acortar la vida de las partes electrónicas y
distorsionar o fundir las piezas de plástico.
3.
MANIPULE EL MEDIDOR CON SUAVIDAD Y CUIDADO. Dejarlo caer
puede dañar las partes electrónicas o la caja.
4.
MANTENGA LIMPIO EL MEDIDOR. Ocasionalmente limpie la caja con un
paño húmedo. NO use químicos, solventes para limpieza o detergentes.
5.
USE SÓLO BATERÍAS NUEVAS DEL TAMAÑO Y TIPO RECOMENDADO.
Retire las baterías viejas o débiles de manera que no se derramen y dañen la
unidad.
6.
SI SE VA A ALMACENAR EL MEDIDOR DURANTE UN LARGO PERIODO
DE TIEMPO, deberá retirar la batería para prevenir daños a la unidad.
Instalación de la batería
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, desconecte los cables de prueba
de cualquier fuente de voltaje antes de quitar la tapa de la batería.
1.
Apague.
2.
Para abrir la tapa de la batería quite el tornillo cabeza Phillips de la parte baja
del medidor.
3.
Inserte las baterías en el soporte, observando la polaridad correcta.
4.
Coloque la tapa de la batería en su lugar. Asegure con el tornillo.
ADVERTENCIA: Para evitar choque eléctrico, no opere el medidor a menos
que la tapa posterior y la tapa de la batería y fusibles estén colocadas y
aseguradas.
NOTA: Si su medidor no funciona correctamente, revise los fusibles y la batería
para asegurar que están en buenas condiciones y correctamente
instalados.
FUSIBLE DE REPOSICIÓN
1.
El fusible de reposición de acción rápida de 0.2A/500V se abrirá si se
exceden los límites de corriente del medidor.
2.
El fusible automáticamente se repondrá al terminar la corriente excedente.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com