Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LAN8710 Datasheet(PDF) 7 Page - SMSC Corporation

Part # LAN8710
Description  MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX and flexPWR Technology in a Small Footprint
PDF  79 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SMSC [SMSC Corporation]
Direct Link  http://www.smsc.com
Logo SMSC - SMSC Corporation

LAN8710 Datasheet(HTML) 7 Page - SMSC Corporation

Back Button LAN8710 Datasheet HTML 3Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 4Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 5Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 6Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 7Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 8Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 9Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 10Page - SMSC Corporation LAN8710 Datasheet HTML 11Page - SMSC Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 79 page
background image
MII/RMII 10/100 Ethernet Transceiver with HP Auto-MDIX and flexPWR® Technology in a Small Footprint
Datasheet
SMSC LAN8710/LAN8710i
7
Revision 1.0 (04-15-09)
DATASHEET
List of Tables
Table 2.1 LAN8710/LAN8710i 32-PIN QFN Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 3.1 Buffer Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.2 MII/RMII Signals 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 3.3 LED Signals 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 3.4 Management Signals 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3.5 General Signals 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3.6 10/100 Line Interface Signals 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 3.7 Analog References 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 3.8 Power Signals 32-QFN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 4.1 4B/5B Code Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 4.2 MII/RMII Signal Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 4.3
Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 5.1 Control Register: Register 0 (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.2 Status Register: Register 1 (Basic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.3 PHY ID 1 Register: Register 2 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.4 PHY ID 2 Register: Register 3 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Table 5.5 Auto-Negotiation Advertisement: Register 4 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.6 Auto-Negotiation Link Partner Base Page Ability Register: Register 5 (Extended) . . . . . . . . . 36
Table 5.7 Auto-Negotiation Expansion Register: Register 6 (Extended). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.8 Register 15 (Extended) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.9 Silicon Revision Register 16: Vendor-Specific. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Table 5.10 Mode Control/ Status Register 17: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.11 Special Modes Register 18: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.12 Register 24: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.13 Register 25: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.14 Symbol Error Counter Register 26: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 5.15 Special Control/Status Indications Register 27: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.16 Special Internal Testability Control Register 28: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.17 Interrupt Source Flags Register 29: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.18 Interrupt Mask Register 30: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.19 PHY Special Control/Status Register 31: Vendor-Specific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Table 5.20 SMI Register Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Table 5.21 Register 0 - Basic Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 5.22 Register 1 - Basic Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 5.23 Register 2 - PHY Identifier 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 5.24 Register 3 - PHY Identifier 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 5.25 Register 4 - Auto Negotiation Advertisement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Table 5.26 Register 5 - Auto Negotiation Link Partner Ability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 5.27 Register 6 - Auto Negotiation Expansion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 5.28 Register 16 - Silicon Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 5.29 Register 17 - Mode Control/Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Table 5.30 Register 18 - Special Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 5.31 Register 26 - Symbol Error Counter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 5.33 Register 28 - Special Internal Testability Controls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 5.34 Register 29 - Interrupt Source Flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 5.32 Register 27 - Special Control/Status Indications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Table 5.35 Register 30 - Interrupt Mask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 5.36 Register 31 - PHY Special Control/Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Table 5.37 Interrupt Management Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Table 5.38 Alternative Interrupt System Management Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Table 5.39 Pin Names for Address Bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 5.40 MODE[2:0] Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 5.41 Pin Names for Mode Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com