Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

2.5MSF Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 2.5MSF
Description  Minimodul??Steckverbinder, Raster 2,5 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

2.5MSF Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  2.5MSF Datasheet HTML 1Page - Lumberg 2.5MSF Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
Minimodul™ pin header, upright, with locking latch
2,5 MSF: solder contacts single row
2,5 MSFQ: solder contacts dual row staggered
1. Temperature range
-40 °C/+120 °C
2. Materials
Insulating body1
PA GF, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, pre-nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
connectors 2,5 MBX, 3114/3111,
shorting links 2,54 MKB
4. Electrical data (at T
amb 25 °C)
Rated current
5 A
Rated voltage2
40 V AC (pollution degree 3)
160 V AC (pollution degree 2)
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 1.8 mm
Clearance
≥ 1.8 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à broches Minimodul™, droite, avec languette de
verrouillage
2,5 MSF: contacts de contact sur une rangée
2,5 MSFQ: contacts de contact sur deux rangées espacées
1. Température d’utilisation
-40 °C/+120 °C
2. Matériaux
Corps isolant1
PA GF, V0 suivant UL 94
Contact à broche
CuZn, sous-nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
connecteurs 2,5 MBX, 3114/3111,
pontets de court-circuit 2,54 MKB
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 25 °C)
Courant assigné
5 A
Tension assignée2
40 V AC (degré de pollution 3)
160 V AC (degré de pollution 2)
Groupe de matériau2
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 1,8 mm
Ligne de fuite
≥ 1,8 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
2,5 MSF
2,5 MSFQ
2,5 MSF
2,5 MSFQ
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
2,5 MSF 02 (3114)
*c 2
250
7,9
5,9
4,3
2,5
2,5 MSF 02
2
250
9,7
7,7
5,5
2,5
2,5 MSF 03
3
250
12,2
10,2
8,0
5,0
2,5 MSF 04
4
250
14,7
12,7
10,5
7,5
2,5 MSF 05
5
250
17,2
15,2
13,0
10,0
2,5 MSF 06
6
250
19,7
17,7
15,5
12,5
2,5 MSF 07
7
250
22,2
20,2
18,0
15,0
2,5 MSF 08
8
250
24,7
22,7
20,5
17,5
2,5 MSF 09
9
250
27,2
25,2
23,0
20,0
2,5 MSF 10
10
250
29,7
27,7
25,5
22,5
2,5 MSF 11
11
250
32,2
30,2
28,0
25,0
2,5 MSF 12
12
250
34,7
32,7
30,5
27,5
2,5 MSF 13
13
250
37,2
35,2
33,0
30,0
2,5 MSF 14
14
250
39,7
37,7
35,5
32,5
2,5 MSF 15
15
250
42,2
40,2
38,0
35,0
2,5 MSF 16
16
250
44,7
42,7
40,5
37,5
2,5 MSF 17
17
250
47,2
45,2
43,0
40,0
2,5 MSF 18
18
250
49,7
47,7
45,5
42,5
2,5 MSF 19
19
200
52,2
50,2
48,0
45,0
2,5 MSF 20
20
200
54,7
52,7
50,5
47,5
2,5 MSFQ 02 (3114)
*c 2
250
7,9
5,9
4,3
2,5
2,5 MSFQ 02
2
250
9,7
7,7
5,5
2,5
2,5 MSFQ 03
3
250
12,2
10,2
8,0
5,0
2,5 MSFQ 04
4
250
14,7
12,7
10,5
7,5
2,5 MSFQ 05
5
250
17,2
15,2
13,0
10,0
2,5 MSFQ 06
6
250
19,7
17,7
15,5
12,5
2,5 MSFQ 07
7
250
22,2
20,2
18,0
15,0
2,5 MSFQ 08
8
250
24,7
22,7
20,5
17,5
2,5 MSFQ 09
9
250
27,2
25,2
23,0
20,0
2,5 MSFQ 10
10
250
29,7
27,7
25,5
22,5
2,5 MSFQ 11
11
250
32,2
30,2
28,0
25,0
2,5 MSFQ 12
12
250
34,7
32,7
30,5
27,5
2,5 MSFQ 13
13
250
37,2
35,2
33,0
30,0
2,5 MSFQ 14
14
250
39,7
37,7
35,5
32,5
2,5 MSFQ 15
15
250
42,2
40,2
38,0
35,0
2,5 MSFQ 16
16
250
44,7
42,7
40,5
37,5
2,5 MSFQ 17
17
250
47,2
45,2
43,0
40,0
2,5 MSFQ 18
18
250
49,7
47,7
45,5
42,5
2,5 MSFQ 19
19
200
52,2
50,2
48,0
45,0
2,5 MSFQ 20
20
200
54,7
52,7
50,5
47,5
www.lumberg.com
11/2009
Minimodul™-Steckverbinder, Raster 2,5 mm
Minimodul™ connectors, pitch 2.5 mm
Connecteurs Minimodul™, pas 2,5 mm



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com